Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LOL29K Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LOL29K
Description  SMARTLED
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOL29K Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LOL29K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOL29K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOL29K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOL29K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOL29K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOL29K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOL29K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOL29K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOL29K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 1.0 (Replacement in due course)
LO L29K
2012-10-01
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19
Group
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
H2
3.55
4.5
16
J1
4.5
5.6
20
J2
5.6
7.1
25
K1
7.1
9
32
K2
9
11.2
40
L1
11.2
14
50
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
orange
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
2
600
603
3
603
606
4
606
609
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20