| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT7325 Fiches technique(PDF) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT7325 Fiches technique(HTML) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
6 / 12 page ![]() Package Information 3-pin TO-92 Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 170 ¾ 200 B 170 ¾ 200 C 500 ¾¾ D11 ¾ 20 E90 ¾ 110 F45 ¾ 55 G45 ¾ 65 H 130 ¾ 160 I8 ¾ 18 a 4 °¾ 6 ° HT73XX Rev. 1.10 6 July 30, 2004 A B C E F G H D |