Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GDCSSRM2.14 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce GDCSSRM2.14
Description  OSLON Square
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GDCSSRM2.14 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2018-02-23
2
Version 1.0
GD CSSRM2.14
CSSRM2.14-ARAT-24-1 means that only one group AR, AS, AT will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. GD CSSRM2.14-ARAT-24-1 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. GD
CSSRM2.14-ARAT-24-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GD CSSRM2.14-ARAT-24-1 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,M2 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen AR, AS, AT enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. GD CSSRM2.14-ARAT-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 6). GD CSSRM2.14-ARAT-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GD
CSSRM2.14-ARAT-24-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
L1,L2,M1,M2 enthalten (siehe Seite 6).
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Power 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Strahlungsleistung 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 700 mA
ΦE [mW]
Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GD
Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GD CSSRM2.14-ARAT-24-1 bedeutet, dass in
(siehe Seite 5).
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5).
GD CSSRM2.14-ARAT-24-1
1300 ... 1640
Q65112A4742



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22