Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GWJCLPS2.CM Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce GWJCLPS2.CM
Description  DURIS E 3
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWJCLPS2.CM Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWJCLPS2.CM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWJCLPS2.CM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWJCLPS2.CM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWJCLPS2.CM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWJCLPS2.CM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWJCLPS2.CM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWJCLPS2.CM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWJCLPS2.CM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWJCLPS2.CM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2017-08-03
2
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. means that only one group will be
shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. means that only one forward voltage group will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. bedeutet, dass
das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen enthalten (siehe Seite 5).
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
I
F = 65 mA
[K]
ΦV [lm]
GW JCLPS2.CM-GSGU-A838-1
2700
22.4 ... 28
Q65112A3650
GW JCLPS2.CM-GSGU-XX58-1
2700
22.4 ... 28
Q65112A3651
GW JCLPS2.CM-GSGU-A737-1
3000
22.4 ... 28
Q65112A4527
GW JCLPS2.CM-GSGU-XX57-1
3000
22.4 ... 28
Q65112A4528
GW JCLPS2.CM-GSGU-A636-1
3500
22.4 ... 28
Q65112A4529
GW JCLPS2.CM-GSGU-XX56-1
3500
22.4 ... 28
Q65112A4530
GW JCLPS2.CM-GTHP-XX55-1
4000
24 ... 30.4
Q65112A3649
GW JCLPS2.CM-GTHP-A333-1
5000
24 ... 30.4
Q65112A4531
GW JCLPS2.CM-GTHP-A232-1
5700
24 ... 30.4
Q65112A4533
GW JCLPS2.CM-GTHP-XX53-1
5000
24 ... 30.4
Q65112A4532
GW JCLPS2.CM-GTHP-XX52-1
5700
24 ... 30.4
Q65112A4534
GW JCLPS2.CM-GTHP-A131-1
6500
24 ... 30.4
Q65112A3653
GW JCLPS2.CM-GTHP-XX51-1
6500
24 ... 30.4
Q65112A3654
GW JCLPS2.CM-GTHP-A535-1
4000
24... 30.4
Q65112A3652
1) page 23
1) Seite 23
Version 1.1
GW JCLPS2.CM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24