| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
P75N02LS Fiches technique(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
P75N02LS Fiches technique(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
3 / 3 page ![]() 3 AUG-02-2001 N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor P75N02LS TO-263 (D 2PAK) NIKO-SEM TO-263 (D 2PAK) MECHANICAL DATA mm mm Dimension Min. Typ. Max. Dimension Min. Typ. Max. A 14.5 15 15.8 H 1.0 1.5 1.8 B 4.2 4.7 I 9.8 10.3 C 1.20 1.35 J 6.5 D 2.8 K 1.5 E 0.3 0.4 0.5 L 0.7 1.4 F -0.102 0.203 M 4.83 5.08 5.33 G 8.5 9 9.5 N |