Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LVCQBP Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LVCQBP
Description  OSLON Signal
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LVCQBP Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LVCQBP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LVCQBP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LVCQBP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LVCQBP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LVCQBP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LVCQBP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LVCQBP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LVCQBP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LVCQBP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2015-11-09
2
Version 1.1
LV CQBP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
LV CQBP-JZLX-BD-1
61 ... 130
Q65111A4876
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LV CQBP-JZLX-BD-1 means that
only one group JZ, KX, KY, KZ, LX will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LV CQBP-JZLX-BD-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LV CQBP-JZLX-BD-1 means that only one forward voltage group 8E,8F,8G will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LV CQBP-JZLX-BD-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JZ, KX, KY, KZ, LX enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LV CQBP-JZLX-BD-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LV CQBP-JZLX-BD-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LV CQBP-JZLX-BD-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 8E,8F,8G enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23