| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LUWCQAR Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUWCQAR Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 24 page ![]() 2017-10-27 2 Version 1.6 LUW CQAR (streetwhite) Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom Bestellnummer I F = 700 mA [K] ΦV [lm] LUW CQAR-NPNR-HPHR-1 6500 280 ... 359 Q65111A3107 LUW CQAR-MUNQ-HPHR-1 6500 259 ... 330 Q65111A2736 LUW CQAR-NPNR-HPJR-1 6000 280 ... 359 Q65111A3106 LUW CQAR-MUNQ-HPJR-1 6000 259 ... 330 Q65111A2538 LUW CQAR-NPNR-JPJR-1 5700 280 ... 359 Q65111A3105 LUW CQAR-MUNQ-JPJR-1 5700 259 ... 330 Q65111A2739 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW CQAR-MUNQ-HPHR-1 means that only one group MU, NP, NQ will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LUW CQAR-MUNQ-HPHR-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LUW CQAR-MUNQ-HPHR-1 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,MX will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW CQAR-MUNQ-HPHR-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen MU, NP, NQ enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW CQAR-MUNQ-HPHR-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LUW CQAR-MUNQ-HPHR-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW CQAR-MUNQ-HPHR-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L1,L2,M1,MX enthalten (siehe Seite 5). 1) Seite 23 1) page 23 |