| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA1074 Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA1074 Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 16 page ![]() DocID028356 Rev 1 11/16 STA1074, STA1078, STA1079, STA1088 Package information 16 Table 1. TFBGA256 (11x11x1.2 mm) package mechanical data Ref Dimensions Millimeters Inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A - - 1.200 - - 0.0472 A1 0.200 - - 0.0079 - - A2 - 0.200 - - 0.0079 - A4 - - 0.620 - - 0.0244 b 0.300 0.370 0.430 0.0118 0.0146 0.0169 D 10.850 11.000 11.150 0.4272 0.4331 0.4390 D1 - 9.750 - - 0.3839 - E 10.850 11.000 11.150 0.4272 0.4331 0.4390 E1 - 9.750 - - 0.3839 - e - 0.650 - - 0.0256 - Z - 0.625 - - 0.0246 - ddd - - 0.100 - - 0.0039 eee - - 0.150 - - 0.0059 fff - - 0.080 - - 0.0031 |