Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LST776 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LST776
Description  TOPLED RG
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LST776 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LST776 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LST776 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LST776 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LST776 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LST776 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LST776 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LST776 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LST776 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LST776 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
Version 1.0 (Replacement in due course)
LS T776
2013-06-28
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 18
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 18
Group
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Flux 7) page 18
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 18
Lichtstärke 1) Seite 18
Lichtstrom 7) Seite 18
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
P2
56
71
190
Q1
71
90
240
Q2
90
112
300
R1
112
140
380
R2
140
180
480
S1
180
224
610
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
super red
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
1
627
639
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19