| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LSM67K Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSM67K Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 20 page ![]() Version 1.3 LS M67K 2014-10-30 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 19 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19 Group Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Flux 7) page 19 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstrom 7) Seite 19 (min.) I v [mcd] (max.) I v [mcd] (typ.) Φ V [mlm] H2 3.55 4.5 10 J1 4.5 5.6 15 J2 5.6 7.1 20 K1 7.1 9 25 K2 9 11.2 30 L1 11.2 14 40 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group super red Gruppe (min.) λ dom [nm] (max.) λ dom [nm] 1 624 636 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |