| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LSE67F Fiches technique(PDF) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSE67F Fiches technique(HTML) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
12 / 20 page ![]() 2013-02-14 12 Version 1.1 LS E67F Recommended Solder Pad 9) page 19 Reflow soldering Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 19 Reflow-Löten OHLPY440 Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung improved heat dissipation Paddesign for Lötstoplack Solder resist 0.8 (0.031) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) Cu Fläche / 16 mm per pad 2 Cu-area _ < 3.3 (0.130) Kathode/ Cathode Anode 0.7 (0.028) Fläche darf bei Verwendung von TOPLED ® For TOPLED ® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact Fläche darf bei Verwendung von TOPLED ® For TOPLED ® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact |