| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LSE67B Fiches technique(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSE67B Fiches technique(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
11 / 19 page ![]() Version 1.0 LS E67B 2013-05-08 11 Recommended Solder Pad 9) page 18 Reflow soldering Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 18 Reflow-Löten TTW Soldering / Wellenlöten (TTW) Recommended Solder Pad 9) page 18 Reflow soldering Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 18 Reflow-Löten OHAY1583 6.1 (0.240) 2.8 (0.110) 2.8 (0.110) 0.5 (0.020) Solder resist Lötstoplack Padgeometrie für improved heat dissipation verbesserte Wärmeableitung Paddesign for 2 Cu Fläche / > 16 mm per pad Cu-area Anode Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Cathode Kathode/ OHLPY440 Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung improved heat dissipation Paddesign for Lötstoplack Solder resist 0.8 (0.031) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) Cu Fläche / 16 mm per pad 2 Cu-area _ < 3.3 (0.130) Kathode/ Cathode Anode 0.7 (0.028) Fläche darf bei Verwendung von TOPLED ® For TOPLED ® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact Fläche darf bei Verwendung von TOPLED ® For TOPLED ® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact |