Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LWETSG Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LWETSG
Description  Automotive Lighting Interior and Exterior
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWETSG Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LWETSG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWETSG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWETSG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWETSG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWETSG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWETSG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWETSG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWETSG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWETSG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2015-04-30
2
Version 1.1
LW ETSG
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 30 mA
I
V [mcd]
LW ETSG-AABB-JKPL-1
1120 ... 2800
Q65111A0196
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW ETSG-AABB-JKPL-1 means
that only one group AA, AB, BA, BB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LW ETSG-AABB-JKPL-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any one reel. E. g. LW ETSG-AABB-JKPL-1 means that only one forward voltage group 4, 5, 6 will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW ETSG-AABB-JKPL-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen AA, AB, BA, BB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW ETSG-AABB-JKPL-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LW ETSG-AABB-JKPL-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LW ETSG-AABB-JKPL-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert
wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 4, 5, 6 enthalten (siehe Seite 5für nähere Informationen). Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23