Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LWE6SC Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LWE6SC
Description  Automotive Lighting Interior and Exterior
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWE6SC Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LWE6SC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWE6SC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
Version 3.0 (not for new design)
LW E6SC
2013-12-06
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 21
Durchlassspannungsgruppen 4)Seite 21
Group
Luminous Intensity
1) page 21
Luminous Intensity
1) page 21
Luminous Flux 7) page 21
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 21
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstrom 7) Seite 21
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
U1
450
560
1520
U2
560
710
1910
V1
710
900
2420
V2
900
1120
3030
AA
1120
1400
3780
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V] (max.) VF [V]
2
2.90
3.25
3
3.25
3.80
4
3.80
4.35



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22