| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LBT67C Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LBT67C Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2015-04-30 2 Version 3.1 (not for new design) LB T67C Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 20 mA I V [mcd] LB T67C-P2S1-35 56 ... 224 Q65110A1977 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LB T67C-P2S1-35 means that only one group P2, Q1, Q2, R1, R2, S1 will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. LB T67C-P2S1-35 means that only one wavelength group 3,4,5 will be shippable. LB T67C-P2S1-35 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LB T67C-P2S1-35 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2, R1, R2, S1 enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LB T67C-P2S1-35 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 3,4,5 enthalten ist (siehe Seite 5). LB T67C-P2S1-35 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |