| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LBA67C Fiches technique(PDF) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LBA67C Fiches technique(HTML) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
12 / 21 page ![]() 2017-01-24 12 Version 3.3 - OS-PCN-2016-012-A LB A67C Recommended Solder Pad 9) page 20 Reflow soldering Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 20 Reflow-Löten Note: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning. Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard- Stickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. 3.7 (0.146) 1.2 (0.047) Cu-area > 16 mm Cu-Fläche > 16 mm Paddesign for improved heat dissipation Wärmeableitung für verbesserte Padgeometrie Lötstopplack Solder resist OHLPY965 2 2 |