| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LAT67D Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAT67D Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 20 page ![]() Version 1.5 LA T67D 2013-09-12 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Forward Voltage Groups 4) page 19 Durchlassspannungsgruppen 4)Seite 19 Dominant Wavelength Groups 3) page 19 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19 Group Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Flux 7) page 19 Gruppe Lichtstärke 1)Seite 19 Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstrom 7) Seite 19 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] U2 560 710 1910 V1 710 900 2420 V2 900 1120 3030 AA 1120 1400 3780 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group Gruppe (min.) VF [V] (max.) VF [V] H3 1.95 2.10 L4 2.10 2.30 Q4 2.30 2.50 Group amber Gruppe (min.) λdom [nm] (max.) λdom [nm] 2 612 616 3 616 620 4 620 624 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |