| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GWDASPA1.EC Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWDASPA1.EC Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 26 page ![]() 2017-12-12 2 Version 1.5 GW DASPA1.EC Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom Bestellnummer I F = 100 mA [K] ΦV [lm] GW DASPA1.EC-GUHQ-5U8X-1 2700 25.9 ... 33 Q65111A3734 GW DASPA1.EC-HQHS-5R8T-1 3000 30.4 ... 39 Q65112A3348 GW DASPA1.EC-HQHS-5O8Q-1 3500 30.4 ... 39 Q65112A3347 GW DASPA1.EC-HRHT-5L7N-1 4000 33 ... 41.9 Q65112A3346 GW DASPA1.EC-HRHT-5J7K-1 4500 33 ... 41.9 Q65112A3345 GW DASPA1.EC-HRHT-5H7I-1 5000 33 ... 41.9 Q65112A3342 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW DASPA1.EC-HQHS-5R8T-1 means that only one group HQ, HR, HS will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW DASPA1.EC-HQHS-5R8T-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW DASPA1.EC-HQHS-5R8T-1 means that only one forward voltage group K,L,M,N,P will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW DASPA1.EC-HQHS-5R8T-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HQ, HR, HS enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW DASPA1.EC-HQHS-5R8T-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW DASPA1.EC-HQHS-5R8T-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW DASPA1.EC-HQHS-5R8T-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen K,L,M,N,P enthalten (siehe Seite 5). 1) page 25 1) Seite 25 |