| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LWT6SC Fiches technique(PDF) 14 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LWT6SC Fiches technique(HTML) 14 Page - OSRAM GmbH |
|
14 / 23 page ![]() 2013-12-05 14 Version 3.0 (not for new design) LW T6SC Recommended Solder Pad 9) page 22 Reflow soldering Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 22 Reflow-Löten Recommended Solder Pad 9) page 22 Reflow soldering Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 22 Reflow-Löten OHLPY970 2.6 (0.102) Cu-area > 16 mm Cu-Fläche > 16 mm 2 2 Solder resist Lötstopplack 2.6 (0.102) Padgeometrie für improved heat dissipation verbesserte Wärmeableitung Paddesign for OHLPY440 Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung improved heat dissipation Paddesign for Lötstoplack Solder resist 0.8 (0.031) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) Cu Fläche / 16 mm per pad 2 Cu-area _ < 3.3 (0.130) Kathode/ Cathode Anode 0.7 (0.028) Fläche darf bei Verwendung von TOPLED ® For TOPLED ® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact Fläche darf bei Verwendung von TOPLED ® For TOPLED ® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact |