Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LTL29S Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LTL29S
Description  LCD Backlighting
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTL29S Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LTL29S_12 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTL29S_12 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTL29S_12 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTL29S_12 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTL29S_12 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTL29S_12 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTL29S_12 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTL29S_12 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTL29S_12 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-10-01
2
Version 1.0 (Replacement in due course)
LT L29S
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity 1) page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
IF = 10 mA
IV [mcd]
LT L29S-N1R2-25
28 ... 180
Q65110A3218
LT L29S-N2Q1-25
35.5 ... 90
Q65110A3219
LT L29S-P2R1-25
56 ... 140
Q65110A3220
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be
shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LT L29S-P2R1-25 means that only one group P2, Q1,
Q2, R1 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LT L29S-P2R1-25 means that only one wavelength group 2,3,4,5 will be shippable. LT L29S-P2R1-25 means that the device will be shipped within
the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LT L29S-P2R1-25 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2, R1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LT L29S-P2R1-25 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,4,5
enthalten ist (siehe Seite für nähere Informationen). LT L29S-P2R1-25 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen
geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20