Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCBA6SG Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCBA6SG
Description  Coupling into light guides
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCBA6SG Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCBA6SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCBA6SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCBA6SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCBA6SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCBA6SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCBA6SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCBA6SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCBA6SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCBA6SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2013-09-20
2
Version 1.0
LCB A6SG
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 22
Bestellnummer
IF = 20 mA
IV [mcd]
LCB A6SG-V1AB-2J8L
710 ... 1800
Q65111A5188
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCB A6SG-V1AB-2J8L means that only one group AA, AB, V1, V2 will
be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LCB A6SG-V1AB-2J8L means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity
groups groups will not be orderable (see page 6).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCB A6SG-V1AB-2J8L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen AA, AB, V1, V2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LCB A6SG-V1AB-2J8L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LCB
A6SG-V1AB-2J8L bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23