Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM6321 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM6321
Description  5-Pin Supervisor with Watchdog Timer and Push-button Reset
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM6321 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STM6321 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM6321 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM6321 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM6321 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM6321 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM6321 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM6321 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM6321 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM6321 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
STM6321/6322/6821/6822/6823/6824/6825
2/21
TABLE OF CONTENTS
FEATURES SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 1. Package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 1. Device Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SUMMARY DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figure 2. Logic Diagram (STM6821/6822/6823). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figure 3. Logic Diagram (STM6321/6322/6824/6825) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Table 2. Signal Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figure 4. STM6821/6822/6823 SOT23-5 Connections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figure 5. STM6321/6322/6824/6825 SOT23-5 Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pin Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Active-Low, Push-pull Reset Output (RST) - STM6822/6823/6824/6825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Active-Low, Open Drain Reset Output (RST) - STM6321/6322/6822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Push-button Reset Input (MR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Watchdog Input (WDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Active-High Reset Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Table 3. Pin Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure 6. Block Diagram (STM6xxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Figure 7. Hardware Hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Reset Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Open Drain RST Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 8. STM6321/6322/6822 Open Drain RST Output with Multiple Supplies . . . . . . . . . . . . . . . 7
Push-button Reset Input (STM6322/6821/6822/6823/6825) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Watchdog Input (STM6321/6821/6822/6823/6824) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Applications Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Watchdog Input Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ensuring a Valid Reset Output Down to VCC = 0V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Interfacing to Microprocessors with Bi-directional Reset Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 9. Ensuring RST Valid to VCC = 0, (Active-Low Push-pull Outputs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 10.Ensuring RST Valid to VCC = 0, (Active-High, Push-pull Outputs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 11.Interfacing to Microprocessors with Bi-directional Reset I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 12.VCC-to-Reset Output Delay vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 13.Supply Current vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 14.MR-to-Reset Output Delay vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 15.Normalized Power-up trec vs. Temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 16.Normalized Reset Threshold Voltage vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 17.Normalized Power-up Watchdog Time-Out Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 18.Voltage Output Low vs. ISINK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 19.Voltage Output High vs. ISOURCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21