Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DT65-0009 Fiches technique (PDF) - Tyco Electronics

No de pièce DT65-0009
Description  Positive Output Plastic Detector, 840 - 2200 MHz
Taille du fichier   216.22 Kbytes
Html View  1   2 
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

DT65-0009 Fiches technique (PDF) - Tyco Electronics



Numéro de pièce similaire - DT65-0009

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
DT65-0006 MACOM-DT65-0006 Datasheet
212Kb / 2P
Negative Output Plastic Detector, 840 - 2200 MHz
DT65-0006-TB MACOM-DT65-0006-TB Datasheet
212Kb / 2P
Negative Output Plastic Detector, 840 - 2200 MHz
DT65-0006TR MACOM-DT65-0006TR Datasheet
212Kb / 2P
Negative Output Plastic Detector, 840 - 2200 MHz
More results


Description similaire - DT65-0009

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
DT65-0006 MACOM-DT65-0006 Datasheet
212Kb / 2P
Negative Output Plastic Detector, 840 - 2200 MHz
logo
List of Unclassifed Man...
ML6102 ETC1-ML6102 Datasheet
383Kb / 11P
ML6102 Series Positive Voltage Detector (Inverted Output)
logo
Minilogic Device Corpor...
ML61 MINILOGIC-ML61 Datasheet
892Kb / 14P
Series Positive Voltage Detector
logo
TEMIC Semiconductors
U2784B TEMIC-U2784B Datasheet
151Kb / 11P
2200 MHz / 200 MHz Twin PLL
logo
Minilogic Device Corpor...
ML6102 MINILOGIC-ML6102 Datasheet
389Kb / 11P
Positive Voltage Detector (Inverted Output)
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0327A TAI-SAW-TC0327A Datasheet
298Kb / 6P
SAW Resonator 840 MHz
logo
Yantel Corporation
DC1800U05-050 YANTEL-DC1800U05-050 Datasheet
355Kb / 4P
Directional Coupler 1700 MHz-2200 MHz
DC1800U10-123 YANTEL-DC1800U10-123 Datasheet
408Kb / 4P
Directional Coupler 1700 MHz-2200 MHz
logo
First Silicon Co., Ltd
FC61 FS-FC61 Datasheet
460Kb / 13P
Positive Voltage Detector
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0327BA3510 TAI-SAW-TC0327BA3510 Datasheet
831Kb / 6P
SAW Resonator 840 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results

Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com