Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

85HF40M Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

No de pièce 85HF40M
Description  Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
Taille du fichier   130.29 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

85HF40M Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix



Numéro de pièce similaire - 85HF40M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Naina Semiconductor ltd...
85HF40M NAINA-85HF40M Datasheet
78Kb / 1P
SILICON POWER DIODE
logo
Vishay Siliconix
85HF40M VISHAY-85HF40M Datasheet
152Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
25-May-09
More results


Description similaire - 85HF40M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
25FR VISHAY-25FR_12 Datasheet
155Kb / 7P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 25 A
29-Sep-08
85HF10 VISHAY-85HF10_12 Datasheet
152Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
25-May-09
86HFR80 VISHAY-86HFR80 Datasheet
145Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
25-May-09
VS-150U VISHAY-VS-150U Datasheet
137Kb / 7P
Standard Recovery Diodes (Stud Version), 150 A
30-May-16
85HF VISHAY-85HF Datasheet
145Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
25-May-09
VS-85HF40M8 VISHAY-VS-85HF40M8 Datasheet
143Kb / 7P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
12-Feb-14
VS-85HFR VISHAY-VS-85HFR Datasheet
183Kb / 9P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
07-Dec-16
VS-SD500N VISHAY-VS-SD500N Datasheet
152Kb / 7P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 475 A
10-Oct-2019
VS-85HFR40M8 VISHAY-VS-85HFR40M8 Datasheet
172Kb / 8P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
11-Jan-18
VS-85HFR VISHAY-VS-85HFR_V01 Datasheet
182Kb / 10P
Standard Recovery Diodes, (Stud Version), 85 A
27-Nov-2018
More results

Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com