Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2700140 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT

No de pièce 2700140
Description  Voice output element for 24 V DC
Taille du fichier   246.41 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2700140 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT



Numéro de pièce similaire - 2700140

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
raaco Great Britain Ltd
270014 RAACO-270014 Datasheet
34Kb / 1P
Box 6
logo
PHOENIX CONTACT
2700141 PHOENIX-2700141 Datasheet
212Kb / 8P
Siren element, 7혻tones, 24혻V혻DC, max.혻100혻dB(A), ton range over 3 signal lines
2700142 PHOENIX-2700142 Datasheet
43Kb / 2P
Bulb, 5 W, 24 V, BA15d base
2700143 PHOENIX-2700143 Datasheet
50Kb / 2P
Angle for base mounting, black
2700144 PHOENIX-2700144 Datasheet
51Kb / 3P
Angle for floor mounting, black
More results


Description similaire - 2700140

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
2700107 PHOENIX-2700107 Datasheet
66Kb / 3P
LED permanent light element, 24 V AC/DC, red
2700116 PHOENIX-2700116 Datasheet
178Kb / 5P
LED rotating light element, 24 V AC/DC
2700118 PHOENIX-2700118 Datasheet
139Kb / 5P
LED random flashing beacon element, 24 V DC
2700125 PHOENIX-2700125 Datasheet
178Kb / 5P
LED rotating light element, 24 V AC/DC
2700126 PHOENIX-2700126 Datasheet
139Kb / 5P
LED random flashing beacon element, 24 V DC
2700127 PHOENIX-2700127 Datasheet
134Kb / 5P
LED permanent light element, 24 V AC/DC
2700130 PHOENIX-2700130 Datasheet
140Kb / 5P
LED random flashing beacon element, 24 V DC
2700135 PHOENIX-2700135 Datasheet
140Kb / 5P
LED random flashing beacon element, 24 V DC
2700139 PHOENIX-2700139 Datasheet
131Kb / 5P
Siren element, alternating, 24 V DC, max. 105 dB(A)
2702090 PHOENIX-2702090 Datasheet
66Kb / 4P
LED permanent light element, 24 V DC, 7 colors
More results

Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com