Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M24C16-RBN3TP/G Fiches technique (PDF) - STMicroelectronics

M24C16-RBN3TP/G Datasheet PDF - STMicroelectronics
No de pièce M24C16-RBN3TP/G
Télécharger  M24C16-RBN3TP/G Télécharger
Taille du fichier   208.44 Kbytes
Page   29 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description 16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit Serial I2C Bus EEPROM

M24C16-RBN3TP/G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
M24C16-RBN3TP/G Datasheet PDF - STMicroelectronics

No de pièce M24C16-RBN3TP/G
Télécharger  M24C16-RBN3TP/G Click to download

Taille du fichier   208.44 Kbytes
Page   29 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description 16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit Serial I2C Bus EEPROM

M24C16-RBN3TP/G Fiches technique (HTML) - STMicroelectronics


M24C16-RBN3TP/G Détails du produit

Description
These I²C-compatible electrically erasable programmable memory (EEPROM) devices are organized as 2048/1024/512/256/128 x 8 (M24C16, M24C08, M24C04, M24C02 and M24C01).
I²C uses a two-wire serial interface, comprising a bidirectional data line and a clock line. The devices carry a built-in 4-bit Device Type Identifier code (1010) in accordance with the I²C bus definition.

Features
■ Supports both the 100 kHz I2C Standard-mode and the 400 kHz I2C Fast-mode
■ Single supply voltage:
   – 2.5 V to 5.5 V for M24Cxx-W
   – 1.8 V to 5.5 V for M24Cxx
   – 1.7 V to 5.5 V for M24Cxx-F
■ Write Control input
■ Byte and Page Write (up to 16 bytes)
■ Random and Sequential Read modes
■ Self-timed programming cycle
■ Automatic address incrementing
■ Enhanced ESD/latch-up protection
■ More than 1 million write cycles
■ More than 40-year data retention
■ Packages:
   – SO8, TSSOP8, UFDFPN8: ECOPACK2® (RoHS-compliant and Halogen-free)
   – PDIP8: ECOPACK1® (RoHS-compliant)




Numéro de pièce similaire - M24C16-RBN3TP/G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
M24C16-RBN3TP/S STMICROELECTRONICS-M24C16-RBN3TP/S Datasheet
510Kb / 39P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
29-Apr-2010
More results


Description similaire - M24C16-RBN3TP/G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86 Datasheet
436Kb / 27P
16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit, 1Kbit and 256bit 8-bit or 16-bit wide
31-Jul-2007
M93S66 STMICROELECTRONICS-M93S66 Datasheet
525Kb / 34P
4Kbit, 2Kbit and 1Kbit 16-bit wide MICROWIRE Serial Access EEPROM with Block Protection
19-Apr-2004
M95040 STMICROELECTRONICS-M95040 Datasheet
586Kb / 37P
4Kbit, 2Kbit and 1Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
05-Oct-2004
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86 Datasheet
611Kb / 31P
16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
31-Jul-2007
M95080 STMICROELECTRONICS-M95080 Datasheet
648Kb / 40P
16Kbit and 8Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
07-Oct-2004
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86_05 Datasheet
587Kb / 31P
16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
27-Oct-2005
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK6004A AKM-AK6004A_02 Datasheet
164Kb / 16P
I2C bus 4K / 16Kbit Serial CMOS EEPROM
logo
Rohm
BR34L02-W ROHM-BR34L02-W Datasheet
1Mb / 17P
2Kbit Serial I2C BUS EEPROM For SPD DRAM Memory Module
BU99022NUX-3 ROHM-BU99022NUX-3 Datasheet
585Kb / 26P
I2C BUS 2kbit 2kbit 2ports serial EEPROM
logo
E-CMOS Corporation
EC24C02B E-CMOS-EC24C02B Datasheet
1Mb / 17P
2Kbit I2C SERIAL EEPROM
More results




À propos de STMicroelectronics


Stmicroelectronics est un fabricant multinational d'électronique et de semi-conducteurs basé à Genève, en Suisse.

La société propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des amplificateurs de puissance et des circuits intégrés pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Fondée en 1987, Stmicroelectronics a des opérations dans plus de 100 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.