Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SML-LX12012UWC-WB3 Fiches technique (PDF) - LUMEX INC.

SML-LX12012UWC-WB3 Datasheet PDF - LUMEX INC.
No de pièce SML-LX12012UWC-WB3_17
Télécharger  SML-LX12012UWC-WB3 Télécharger
Taille du fichier   64.74 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  LUMEX [LUMEX INC.]
Site Internet  http://www.lumex.com
Logo LUMEX - LUMEX INC.
Description 3W WireLess Bond Module

SML-LX12012UWC-WB3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SML-LX12012UWC-WB3 Datasheet PDF - LUMEX INC.

No de pièce SML-LX12012UWC-WB3_17
Télécharger  SML-LX12012UWC-WB3 Click to download

Taille du fichier   64.74 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  LUMEX [LUMEX INC.]
Site Internet  http://www.lumex.com
Logo LUMEX - LUMEX INC.
Description 3W WireLess Bond Module

SML-LX12012UWC-WB3 Fiches technique (HTML) - LUMEX INC.




Numéro de pièce similaire - SML-LX12012UWC-WB3_17

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LUMEX INC.
SML-LX12012MWC-WB3 LUMEX-SML-LX12012MWC-WB3_17 Datasheet
64Kb / 1P
3.2mm X 1.6mm Surface Mount
More results


Description similaire - SML-LX12012UWC-WB3_17

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
M/A-COM Technology Solu...
XP1044-QL MA-COM-XP1044-QL_15 Datasheet
1Mb / 10P
3W Power Amplifier Module
logo
LUMEX INC.
SML-LX5026MWC-WB6 LUMEX-SML-LX5026MWC-WB6 Datasheet
64Kb / 1P
3W, WIRELESS BOND LED MODULE
SML-LX5026UWC-WB6 LUMEX-SML-LX5026UWC-WB6 Datasheet
64Kb / 1P
3W, WIRELESS BOND LED MODULE
SML-LX19012UWC-WB7 LUMEX-SML-LX19012UWC-WB7 Datasheet
66Kb / 1P
7W, WIRELESS BOND LED MODULE
logo
Infineon Technologies A...
TT190N16SOF INFINEON-TT190N16SOF Datasheet
912Kb / 11P
Solder-Bond Technology
2017-06-14 Revision: 3.2
TT320N16SOF INFINEON-TT320N16SOF Datasheet
988Kb / 11P
Solder-Bond Technology
2017-06-14 Revision: 3.7
logo
Murata Manufacturing Co...
WLS1273L MURATA-WLS1273L Datasheet
355Kb / 2P
Wireless Module
logo
Elite Enterprises (H.K....
PG1M-1LXP-3SC ELITE-PG1M-1LXP-3SC Datasheet
541Kb / 14P
3W Power LED Module
logo
Renesas Technology Corp
P9027LP-R RENESAS-P9027LP-R Datasheet
2Mb / 28P
Wireless Power Receiver for ≤ 3W Applications
April 28, 2016
P9235A-R RENESAS-P9235A-R Datasheet
1Mb / 24P
Wireless Power Transmitter for ≤3W Applications
May 17, 2016
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com