Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

VS-FCSP05H40ETR Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

VS-FCSP05H40ETR Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce VS-FCSP05H40ETR
Télécharger  VS-FCSP05H40ETR Télécharger
Taille du fichier   105.65 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description FlipKY®, 0.5 A

VS-FCSP05H40ETR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
VS-FCSP05H40ETR Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce VS-FCSP05H40ETR
Télécharger  VS-FCSP05H40ETR Click to download

Taille du fichier   105.65 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description FlipKY®, 0.5 A

VS-FCSP05H40ETR Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix




Numéro de pièce similaire - VS-FCSP05H40ETR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
VS-FCSP05H40TR VISHAY-VS-FCSP05H40TR Datasheet
118Kb / 6P
FlipKY® , Chip Scale Package Schottky Barrier Rectifier, 0.5 A
04-Jul-11
More results


Description similaire - VS-FCSP05H40ETR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
FCSP1H40ETR VISHAY-FCSP1H40ETR Datasheet
87Kb / 5P
FlipKY®, 1 A
26-Aug-08
FCSP05H40ETR VISHAY-FCSP05H40ETR_11 Datasheet
105Kb / 6P
FlipKY, 0.5 A
04-Jul-11
FCSP05H40TR VISHAY-FCSP05H40TR_11 Datasheet
116Kb / 6P
FlipKY, Chip Scale Package Schottky Barrier Rectifier, 0.5 A
04-Jul-11
FCSP0530ETR VISHAY-FCSP0530ETR_11 Datasheet
111Kb / 6P
FlipKY, 0.5 A
04-Jul-11
VS-FCSP05H40TR VISHAY-VS-FCSP05H40TR Datasheet
118Kb / 6P
FlipKY® , Chip Scale Package Schottky Barrier Rectifier, 0.5 A
04-Jul-11
VS-FCSP0530ETR VISHAY-VS-FCSP0530ETR Datasheet
111Kb / 6P
FlipKY®, 0.5 A
04-Jul-11
VSKY02300603 VISHAY-VSKY02300603 Datasheet
107Kb / 5P
Small Signal Schottky Diode FlipKY® Gen 2
23-Feb-17
VSKY02400603 VISHAY-VSKY02400603 Datasheet
96Kb / 5P
Small Signal Schottky Diode FlipKY® Gen 2
23-Feb-17
VSKY10301406 VISHAY-VSKY10301406 Datasheet
131Kb / 5P
Schottky Rectifier Surface Mount Flipky® Gen 2
19-Jan-17
VSKY20401608 VISHAY-VSKY20401608 Datasheet
79Kb / 4P
Schottky Rectifier Surface Mount FlipKY® Gen 2
19-Jan-17
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com