Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

3DD13002 Fiches technique (PDF) - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

3DD13002 Datasheet PDF - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd
No de pièce 3DD13002
Télécharger  3DD13002 Télécharger
Taille du fichier   1942.4 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd
Description TRANSISTOR (NPN)

3DD13002 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
3DD13002 Datasheet PDF - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

No de pièce 3DD13002
Télécharger  3DD13002 Click to download

Taille du fichier   1942.4 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd
Description TRANSISTOR (NPN)

3DD13002 Fiches technique (HTML) - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd


3DD13002 Détails du produit

FEATURE
   Power dissipation
     PCM: 900 mW (Tamb=25℃)
   Collector current
      ICM: 3DD13002: 1 A
               3DD13002B: 0.8 A
   Collector-base voltage
      V(BR)CBO: 600 V
   Operating and storage junction temperature range
     TJ, Tstg: -55℃ to +150℃




Numéro de pièce similaire - 3DD13002

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
3DD13002 ETC-3DD13002 Datasheet
1Mb / 1P
TRANSISTOR(NPN)
3DD13002 ETC-3DD13002 Datasheet
51Kb / 1P
TO-251 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
3DD13002 JIANGSU-3DD13002 Datasheet
35Kb / 1P
TRANSISTOR (NPN)
3DD13002 JIANGSU-3DD13002 Datasheet
905Kb / 3P
TRANSISTOR竊?NPN 竊
3DD13002 JIANGSU-3DD13002 Datasheet
877Kb / 3P
TRANSISTOR竊?NPN 竊
More results


Description similaire - 3DD13002

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com