Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

T835-600G-TR Fiches technique (PDF) - STMicroelectronics

T835-600G-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics
No de pièce T835-600G-TR
Télécharger  T835-600G-TR Télécharger
Taille du fichier   129.28 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description 8A TRIACS

T835-600G-TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
T835-600G-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics

No de pièce T835-600G-TR
Télécharger  T835-600G-TR Click to download

Taille du fichier   129.28 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description 8A TRIACS

T835-600G-TR Fiches technique (HTML) - STMicroelectronics


T835-600G-TR Détails du produit

Description
Available either in through-hole or surface-mount packages, the BTA08, BTB08, T810, T835 is
suitable for general purpose AC switching. It can be used as an ON/OFF function in applications
such as static relays, heating regulation, induction motor starting circuits or for phase control
operation in light dimmers and motor speed controllers, etc. The Snubberless versions (BTABTB08_xxxxW and T8 series) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances. Logic level versions are designed to interface
directly with low power drivers such as microcontroller. By using an internal ceramic pad, the BTA series provides voltage insulated tab (rated at 2500 VRMS) complying with UL standards
(file ref.: E81734).

Features
• On-state rms current, IT(RMS) 8A
• Repetitive peak off-state voltage, VDRM/VRRM 600 to 800 V
• Triggering gate current, IGT (Q1) 5 to 50 mA




Numéro de pièce similaire - T835-600G-TR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
T835-600G-TR STMICROELECTRONICS-T835-600G-TR Datasheet
151Kb / 12P
Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
10-Mar-2010
T835-600G-TR STMICROELECTRONICS-T835-600G-TR Datasheet
274Kb / 21P
Snubberless™, logic level and standard 8 A Triacs
09-Aug-2018
More results


Description similaire - T835-600G-TR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
BTA08 JIEJIE-BTA08 Datasheet
589Kb / 5P
8A TRIACs
JST08 JIEJIE-JST08 Datasheet
554Kb / 5P
8A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA08-600B TGS-BTA08-600B Datasheet
93Kb / 1P
8A TRIACS
BTA08-600C TGS-BTA08-600C Datasheet
31Kb / 1P
8A TRIACS
T810-600B TGS-T810-600B Datasheet
56Kb / 1P
8A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTA08A UTC-BTA08A Datasheet
170Kb / 4P
8A TRIACS
BTB08A UTC-BTB08A Datasheet
187Kb / 4P
8A TRIACS
BTA08 UTC-BTA08_15 Datasheet
195Kb / 3P
8A TRIACS
BTA08A UTC-BTA08A_15 Datasheet
200Kb / 4P
8A TRIACS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
ACJT8 JIEJIE-ACJT8 Datasheet
390Kb / 6P
8A TRIACs
More results




À propos de STMicroelectronics


Stmicroelectronics est un fabricant multinational d'électronique et de semi-conducteurs basé à Genève, en Suisse.

La société propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des amplificateurs de puissance et des circuits intégrés pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Fondée en 1987, Stmicroelectronics a des opérations dans plus de 100 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.