Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UF4001G Fiches technique (PDF) - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

UF4001G Datasheet PDF - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
No de pièce UF4001G
Télécharger  UF4001G Télécharger
Taille du fichier   62.1 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
Description UF4007GULTRA FAST RECTIFIER

UF4001G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
UF4001G Datasheet PDF - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

No de pièce UF4001G
Télécharger  UF4001G Click to download

Taille du fichier   62.1 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.
Description UF4007GULTRA FAST RECTIFIER

UF4001G Fiches technique (HTML) - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.


UF4001G Détails du produit

Reverse Voltage: 50 to 1000 Volts
Forward Current: 1.0Ampere

FEATURES
• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
• Low power loss, high efficiency
• High surge current capability
• High speed switching, Low leakage
• Low forward voltage drop
• High current capability, High reliability
• High temperature soldering guaranteed:260℃/10 seconds at terminals
• Component in accordance to RoHS 2011/65/EU




Numéro de pièce similaire - UF4001G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Jinan Gude Electronic D...
UF4001G JGD-UF4001G Datasheet
164Kb / 2P
1.0 AMP. GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECTIFIERS
logo
Won-Top Electronics
UF4001G WTE-UF4001G Datasheet
56Kb / 4P
1.0A GLASS PASSIVATED ULTRAFAST DIODE
logo
Pan Jit International I...
UF4001G PANJIT-UF4001G Datasheet
43Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIERS
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
UF4001G BILIN-UF4001G Datasheet
82Kb / 2P
GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Chongqing Pingwei Enter...
UF4001G CHONGQING-UF4001G Datasheet
39Kb / 1P
ULTRAFAST RECTIFIER
More results


Description similaire - UF4001G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N994 NJSEMI-1N994 Datasheet
80Kb / 1P
Fast Rectifier
1N3110 NJSEMI-1N3110 Datasheet
97Kb / 1P
Fast Rectifier
1N3122 NJSEMI-1N3122 Datasheet
83Kb / 1P
Fast Rectifier
1N3666 NJSEMI-1N3666 Datasheet
79Kb / 1P
Fast Rectifier
1N3892 NJSEMI-1N3892 Datasheet
243Kb / 1P
Fast Rectifier
1N4250 NJSEMI-1N4250 Datasheet
70Kb / 1P
FAST RECTIFIER
1N4534 NJSEMI-1N4534 Datasheet
78Kb / 1P
FAST RECTIFIER
1N5190 NJSEMI-1N5190 Datasheet
125Kb / 1P
FAST RECTIFIER
logo
Solid States Devices, I...
RF0017 SSDI-RF0017_15 Datasheet
202Kb / 2P
FAST RECTIFIER
logo
Inchange Semiconductor ...
FEP16GT ISC-FEP16GT Datasheet
281Kb / 2P
Fast Rectifier
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com