Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STL15N60M2-EP Fiches technique (PDF) - STMicroelectronics

STL15N60M2-EP Datasheet PDF - STMicroelectronics
No de pièce STL15N60M2-EP
Télécharger  STL15N60M2-EP Télécharger
Taille du fichier   488.18 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description N-channel 600 V, 0.389 Ω typ., 7 A MDmesh™M2 EP Power MOSFET in a PowerFLAT™5x6 HV package

STL15N60M2-EP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
STL15N60M2-EP Datasheet PDF - STMicroelectronics

No de pièce STL15N60M2-EP
Télécharger  STL15N60M2-EP Click to download

Taille du fichier   488.18 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description N-channel 600 V, 0.389 Ω typ., 7 A MDmesh™M2 EP Power MOSFET in a PowerFLAT™5x6 HV package

STL15N60M2-EP Fiches technique (HTML) - STMicroelectronics


STL15N60M2-EP Détails du produit

Description
This device is an N-channel Power MOSFET developed using MDmesh™ M2 EP enhanced performance technology. Thanks to its strip layout and an improved vertical structure, the device exhibits low on-resistance and optimized switching characteristics with very low turn-off switching losses, rendering it suitable for the most demanding very high frequency converters.

Applications
■ Switching applications
■ Tailored for very high frequency converters (f > 150 kHz)




Numéro de pièce similaire - STL15N60M2-EP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STL15N60DM6 STMICROELECTRONICS-STL15N60DM6 Datasheet
579Kb / 15P
N-channel 600 V, 295 m typ., 8.5 A, MDmesh DM6 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 HV package
03-Jul-2020
More results


Description similaire - STL15N60M2-EP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STL16N60M2 STMICROELECTRONICS-STL16N60M2 Datasheet
479Kb / 15P
N-channel 600 V, 0.290 Ω typ., 8 A MDmesh™M2 Power MOSFET in a PowerFLAT™5x6 HV package
18-May-2015
STL16N65M2 STMICROELECTRONICS-STL16N65M2 Datasheet
947Kb / 16P
N-channel 650 V, 0.325 ??typ., 7.5 A MDmesh M2 Power MOSFET in a PowerFLAT™5x6 HV package
31-Oct-2014
STL12N60M2 STMICROELECTRONICS-STL12N60M2 Datasheet
474Kb / 15P
N-channel 600 V, 0.400 Ω typ., 6.5 A MDmesh™ M2 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 HV package
May 2015 Rev 1
STL8N65M2 STMICROELECTRONICS-STL8N65M2 Datasheet
848Kb / 15P
N-channel 650 V, 1 typ., 4 A MDmesh M2 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 HV package
30-May-2019
STL10N65M2 STMICROELECTRONICS-STL10N65M2 Datasheet
796Kb / 15P
N-channel 650 V, 0.85 typ., 4.5 A MDmesh M2 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 HV package
20-Jun-2019
STL16N60M6 STMICROELECTRONICS-STL16N60M6 Datasheet
887Kb / 15P
N-channel 600 V, 0.30 typ., 8 A MDmesh™ M6 Power MOSFET in a PowerFLAT™ 5x6 HV package
03-Apr-2017
STB20N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STB20N60M2-EP Datasheet
475Kb / 17P
N-channel 600 V, 0.230 Ω typ., 13 A MDmesh™ M2 EP Power MOSFET in a D²PAK package
04-Jun-2018
STL10LN80K5 STMICROELECTRONICS-STL10LN80K5 Datasheet
833Kb / 17P
N-channel 800 V, 0.59 Ω typ., 6 A MDmesh™ K5 Power MOSFET in a PowerFLAT™ 5x6 VHV package
09-Feb-2016
STL11N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STL11N60M2-EP Datasheet
618Kb / 15P
N-channel 600 V, 0.600 Ω typ., 5.5 A MDmesh™ M2 EP Power MOSFET in a PowerFLAT™ 5x6 HV package
26-Apr-2018
STW20N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STW20N60M2-EP Datasheet
275Kb / 14P
N-channel 600 V, 0.230 Ω typ., 13 A MDmesh™ M2 EP Power MOSFET in a TO-247 package
04-Jun-2018
More results




À propos de STMicroelectronics


Stmicroelectronics est un fabricant multinational d'électronique et de semi-conducteurs basé à Genève, en Suisse.

La société propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des amplificateurs de puissance et des circuits intégrés pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Fondée en 1987, Stmicroelectronics a des opérations dans plus de 100 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.