Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MBR75100R Fiches technique (PDF) - GeneSiC Semiconductor, Inc.

MBR75100R Datasheet PDF - GeneSiC Semiconductor, Inc.
No de pièce MBR75100R
Télécharger  MBR75100R Télécharger
Taille du fichier   326.99 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
Site Internet  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.
Description High Surge Capability

MBR75100R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MBR75100R Datasheet PDF - GeneSiC Semiconductor, Inc.

No de pièce MBR75100R
Télécharger  MBR75100R Click to download

Taille du fichier   326.99 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
Site Internet  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.
Description High Surge Capability

MBR75100R Fiches technique (HTML) - GeneSiC Semiconductor, Inc.


MBR75100R Détails du produit

Features
• High Surge Capability
• Types from 45 V to 100 V VRRM
• Not ESD Sensitive




Numéro de pièce similaire - MBR75100R

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TRANSYS Electronics Lim...
MBR75100R TEL-MBR75100R Datasheet
123Kb / 2P
SCHOTTKY DIODES STUD TYPE 75 A
logo
Naina Semiconductor ltd...
MBR75100R NAINA-MBR75100R Datasheet
123Kb / 2P
Schottky Power Diode, 75A
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
MBR75100R GENESIC-MBR75100R Datasheet
326Kb / 3P
Not ESD Sensitive
MBR75100R GENESIC-MBR75100R Datasheet
648Kb / 3P
Silicon Power Schottky Diode
More results


Description similaire - MBR75100R

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N1190R GENESIC-1N1190R Datasheet
705Kb / 3P
High Surge Capability
1N1206AR GENESIC-1N1206AR Datasheet
741Kb / 3P
High Surge Capability
1N3294AR GENESIC-1N3294AR Datasheet
485Kb / 3P
High Surge Capability
1N4593R GENESIC-1N4593R Datasheet
722Kb / 3P
High Surge Capability
1N6098R GENESIC-1N6098R Datasheet
355Kb / 3P
High Surge Capability
FR12MR05 GENESIC-FR12MR05 Datasheet
728Kb / 3P
High Surge Capability
FR16JR05 GENESIC-FR16JR05 Datasheet
747Kb / 3P
High Surge Capability
FR16MR05 GENESIC-FR16MR05 Datasheet
746Kb / 3P
High Surge Capability
FR30MR05 GENESIC-FR30MR05 Datasheet
663Kb / 3P
High Surge Capability
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MUR3005WT KERSEMI-MUR3005WT Datasheet
1Mb / 3P
High Surge Capability
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com