Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SXB4089Z-EVB3 Fiches technique (PDF) - RF Micro Devices

SXB4089Z-EVB3 Datasheet PDF - RF Micro Devices
No de pièce SXB4089Z-EVB3
Télécharger  SXB4089Z-EVB3 Télécharger
Taille du fichier   780.59 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  RFMD [RF Micro Devices]
Site Internet  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices
Description 400MHz to 2500MHz 쩍W MEDIUM POWER InGaP/GaAs HBT AMPLIFIER

SXB4089Z-EVB3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SXB4089Z-EVB3 Datasheet PDF - RF Micro Devices

No de pièce SXB4089Z-EVB3
Télécharger  SXB4089Z-EVB3 Click to download

Taille du fichier   780.59 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  RFMD [RF Micro Devices]
Site Internet  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices
Description 400MHz to 2500MHz 쩍W MEDIUM POWER InGaP/GaAs HBT AMPLIFIER

SXB4089Z-EVB3 Fiches technique (HTML) - RF Micro Devices




Numéro de pièce similaire - SXB4089Z-EVB3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
RUBYCON CORPORATION
SXB RUBYCON-SXB Datasheet
226Kb / 2P
CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
List of Unclassifed Man...
SXB-2089 ETC1-SXB-2089 Datasheet
167Kb / 7P
5-2500 MHz Medium Power InGaP/GaAs HBT Amplifier
SXB-2089Z ETC1-SXB-2089Z Datasheet
167Kb / 7P
5-2500 MHz Medium Power InGaP/GaAs HBT Amplifier
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SXB-2089Z SIRENZA-SXB-2089Z Datasheet
163Kb / 7P
5-2500 MHz Medium Power InGaP/GaAs HBT Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
SXB-4089 ETC1-SXB-4089 Datasheet
184Kb / 8P
400-2500 MHz 1/2 W Medium Power InGaP/GaAs HBT Amplifier with Active Bias
More results


Description similaire - SXB4089Z-EVB3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SXB-2089 ETC1-SXB-2089 Datasheet
167Kb / 7P
5-2500 MHz Medium Power InGaP/GaAs HBT Amplifier
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SXB-2089Z SIRENZA-SXB-2089Z Datasheet
163Kb / 7P
5-2500 MHz Medium Power InGaP/GaAs HBT Amplifier
logo
RF Micro Devices
RFPA3807 RFMD-RFPA3807 Datasheet
1Mb / 10P
GaAs HBT 400MHz TO 2700MHz POWER AMPLIFIER
RFPA3809 RFMD-RFPA3809 Datasheet
2Mb / 11P
GaAs HBT 400MHz TO 2700MHz POWER AMPLIFIER
RFPA2189 RFMD-RFPA2189 Datasheet
863Kb / 11P
GaAs HBT POWER AMPLIFIER 0.5W, 400MHz to 2700MHz
RFPA1012 RFMD-RFPA1012 Datasheet
1Mb / 11P
GaAs HBT 400MHz to 2700MHz Power Amplifier
RFPA2013 RFMD-RFPA2013 Datasheet
1Mb / 20P
GaAs HBT Power Amplifier 0.5W, 400MHz to 2700MHz
SXA389BZ RFMD-SXA389BZ Datasheet
678Kb / 10P
400MHz to 2500MHz 쩌W MEDIUM POWER GaAs HBT AMPLIFIER WITH ACTIVE BIAS
SXA-389Z RFMD-SXA-389Z Datasheet
618Kb / 10P
400MHz to 2500MHz 쩌W MEDIUM POWER GaAs HBT AMPLIFIER WITH ACTIVE BIAS
SXB2089Z RFMD-SXB2089Z Datasheet
738Kb / 8P
5MHz to 2500MHz MEDIUM POWER InGaP/GaAs HBT AMPLIFIER
More results




À propos de RF Micro Devices


RF Micro Devices (RFMD) était une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de composants et de solutions de radiofréquence (RF) pour les communications sans fil. La société a été fondée en 1991 et a eu son siège social à Greensboro, en Caroline du Nord. RFMD a fourni une large gamme de produits, notamment des amplificateurs de puissance, des émetteurs-récepteurs, des filtres et d'autres composants RF qui ont été utilisés dans les appareils mobiles, les modules Wi-Fi et Bluetooth et d'autres systèmes sans fil.

RFMD était connu pour son expertise dans la technologie RF et sa capacité à fournir des produits innovants et hautes performances. L'entreprise s'est fortement concentrée sur la recherche et le développement et a été activement impliquée dans le développement de nouvelles technologies et solutions pour l'industrie sans fil. Les produits de RFMD ont été largement utilisés dans une variété d'applications et ont aidé à soutenir la croissance de l'industrie sans fil.

En 2015, RFMD a été acquise par Skyworks Solutions, Inc., l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs analogiques à haute performance. L'acquisition a permis à Skyworks d'étendre son portefeuille de produits et ses offres sur le marché RF et de renforcer encore sa position dans l'industrie sans fil.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com