Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2980 Fiches technique (PDF) - KR Electronics, Inc.

2980 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No de pièce 2980
Télécharger  2980 Télécharger
Taille du fichier   48.19 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 140 MHz Bandpass Filter

2980 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2980 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No de pièce 2980
Télécharger  2980 Click to download

Taille du fichier   48.19 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 140 MHz Bandpass Filter

2980 Fiches technique (HTML) - KR Electronics, Inc.




Numéro de pièce similaire - 2980

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
2980 ETC2-2980 Datasheet
102Kb / 1P
5 STAR-KNOB
logo
Adafruit Industries
2980 ADAFRUIT-2980 Datasheet
84Kb / 1P
Stranded-Core Wire Spool - 25ft - 22AWG - Blue
logo
List of Unclassifed Man...
2980-A ETC2-2980-A Datasheet
112Kb / 1P
5 STAR-KNOB
2980-B ETC2-2980-B Datasheet
104Kb / 1P
5 STAR-KNOB
2980-N ETC2-2980-N Datasheet
92Kb / 1P
5 STAR-KNOB
More results


Description similaire - 2980

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vanlong Technology Co.,...
BP62151 VANLONG-BP62151 Datasheet
47Kb / 1P
140 MHz Bandpass SAW Filter
logo
KR Electronics, Inc.
2771-SMA KR-2771-SMA Datasheet
77Kb / 3P
140 MHz Bandpass Filter
3042 KR-3042 Datasheet
53Kb / 3P
140 MHz Bandpass Filter
3059 KR-3059 Datasheet
59Kb / 3P
140 MHz Bandpass Filter
3071 KR-3071 Datasheet
59Kb / 3P
140 MHz Bandpass Filter
3132 KR-3132 Datasheet
74Kb / 3P
140 MHz Bandpass Filter
3135-140-10 KR-3135-140-10 Datasheet
108Kb / 3P
140 MHz Bandpass Filter
3135-140-20 KR-3135-140-20 Datasheet
103Kb / 3P
140 MHz Bandpass Filter
3135-140-30 KR-3135-140-30 Datasheet
107Kb / 3P
140 MHz Bandpass Filter
3135-140-40 KR-3135-140-40 Datasheet
103Kb / 3P
140 MHz Bandpass Filter
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com