Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2901 Fiches technique (PDF) - KR Electronics, Inc.

2901 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No de pièce 2901
Télécharger  2901 Télécharger
Taille du fichier   35.49 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 110 MHz Center Frequency

2901 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2901 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No de pièce 2901
Télécharger  2901 Click to download

Taille du fichier   35.49 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 110 MHz Center Frequency

2901 Fiches technique (HTML) - KR Electronics, Inc.


2901 Détails du produit

General Description
KR 2901 is a 110 MHz bandpass filter. The filter has a typical 1 dB bandwidth of 16 MHz. Other passband frequencies are available. Please consult the factory.

Features
● 110 MHz Center Frequency
● 16 MHz 1 dB Bandwidth
● SMA Connectors
● 50 Ω Source and Load




Numéro de pièce similaire - 2901

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Frontier Electronics.
2901 FRONTIER-2901 Datasheet
46Kb / 1P
Insert Molded Coil
logo
Pomona Electronics
2901 POMONA-2901 Datasheet
82Kb / 1P
Size C Aluminum Box With Cover
logo
Adafruit Industries
2901 ADAFRUIT-2901 Datasheet
85Kb / 2P
HiFiBerry DAC HAT - Standard RCA
logo
Toshiba Semiconductor
2901-000297 TOSHIBA-2901-000297 Datasheet
5Mb / 70P
COLOUR TELEVISION
logo
Samsung semiconductor
2901-001114 SAMSUNG-2901-001114 Datasheet
1Mb / 43P
Color Monitor
September 1999
More results


Description similaire - 2901

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KR Electronics, Inc.
2918 KR-2918 Datasheet
76Kb / 3P
750 MHz Center Frequency
2917 KR-2917 Datasheet
59Kb / 3P
800 MHz Center Frequency
2892-SMA KR-2892-SMA Datasheet
63Kb / 2P
250 MHz Center Frequency
2891 KR-2891 Datasheet
36Kb / 2P
500 MHz Center Frequency
2880 KR-2880 Datasheet
35Kb / 2P
140 MHz Center Frequency
2932 KR-2932 Datasheet
64Kb / 2P
210 MHz Center Frequency
2803 KR-2803 Datasheet
35Kb / 2P
975 MHz Center Frequency
2801-SMA KR-2801-SMA Datasheet
63Kb / 2P
42 MHz Center Frequency
2157-3-5-50 KR-2157-3-5-50 Datasheet
54Kb / 3P
3 MHz Center Frequency
2574-SMA KR-2574-SMA Datasheet
59Kb / 2P
20 MHz Center Frequency
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com