Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK3367 Fiches technique (PDF) - NEC

2SK3367 Datasheet PDF - NEC
No de pièce 2SK3367
Télécharger  2SK3367 Télécharger
Taille du fichier   83.56 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Description SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE

2SK3367 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2SK3367 Datasheet PDF - NEC

No de pièce 2SK3367
Télécharger  2SK3367 Click to download

Taille du fichier   83.56 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Description SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE

2SK3367 Fiches technique (HTML) - NEC


2SK3367 Détails du produit

SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE



DESCRIPTION

The 2SK3367 is N-Channel MOS Field Effect Transistor designed for DC/DC converter application of notebook computers.



FEATURES

• Low on-resistance

RDS(on)1= 9.0 mΩMAX. (VGS= 10 V, ID= 18 A)

RDS(on)2= 12.0 mΩMAX. (VGS= 4.5 V, ID= 18 A)

RDS(on)3= 14.0 mΩMAX. (VGS= 4.0 V, ID= 18 A)

• Low Ciss: Ciss= 2800 pF TYP.

• Built-in gate protection diode




Numéro de pièce similaire - 2SK3367

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK3367 KEXIN-2SK3367 Datasheet
47Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK3367 VBSEMI-2SK3367 Datasheet
959Kb / 8P
N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3367 ISC-2SK3367 Datasheet
399Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK3367 RENESAS-2SK3367 Datasheet
237Kb / 9P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1999
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3367-Z ISC-2SK3367-Z Datasheet
331Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - 2SK3367

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
2SK1851 NEC-2SK1851 Datasheet
356Kb / 6P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2361 NEC-2SK2361 Datasheet
114Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2410 NEC-2SK2410 Datasheet
113Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2415 NEC-2SK2415 Datasheet
83Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2476 NEC-2SK2476 Datasheet
117Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
2SK2511 NEC-2SK2511 Datasheet
116Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
NP80N055 NEC-NP80N055 Datasheet
79Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
NP34N055HHE NEC-NP34N055HHE Datasheet
68Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
NP32N055HLE NEC-NP32N055HLE Datasheet
68Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
logo
Renesas Technology Corp
2SK1294 RENESAS-2SK1294 Datasheet
379Kb / 9P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET INDUSTRIAL USE
July 1993
More results




À propos de NEC


NEC Corporation est une société japonaise de technologies de l'information et d'électronique. La société a été fondée en 1899 et a son siège à Tokyo, au Japon. NEC fournit une large gamme de produits et services, notamment les technologies de l'information, les télécommunications et l'électronique. Son portefeuille comprend du matériel informatique, des logiciels et des services, des solutions réseau, des solutions d'affichage et des serveurs d'entreprise et des solutions de stockage.

NEC est connue pour son expertise dans le domaine des technologies de l'information et sa capacité à fournir des produits et services innovants et de haute qualité. La société a des opérations et des installations dans divers pays à travers le monde et a une forte présence dans la région Asie-Pacifique. NEC travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins et besoins spécifiques.

En plus de son cœur de métier, NEC est également actif dans les domaines de la recherche et du développement et est impliqué dans divers projets liés à des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, les réseaux 5G et l'Internet des objets (IoT). NEC s'engage à fournir des solutions durables qui soutiennent le développement de la société et améliorent la qualité de vie des personnes du monde entier.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com