Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BZX84B3V0 Fiches technique (PDF) - Diodes Incorporated

BZX84B3V0 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No de pièce BZX84B3V0
Télécharger  BZX84B3V0 Télécharger
Taille du fichier   95.77 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 350mW SURFACE MOUNT PRECISION ZENER DIODE

BZX84B3V0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BZX84B3V0 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No de pièce BZX84B3V0
Télécharger  BZX84B3V0 Click to download

Taille du fichier   95.77 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 350mW SURFACE MOUNT PRECISION ZENER DIODE

BZX84B3V0 Fiches technique (HTML) - Diodes Incorporated


BZX84B3V0 Détails du produit

Features
• ±2% Tolerance on VZ
• 350mW Power Dissipation
• Zener Voltages from 2.7V - 39V
• Ideally Suited for Automated Assembly Processes
• Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
• Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability




Numéro de pièce similaire - BZX84B3V0

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
BZX84B3V0 CENTRAL-BZX84B3V0 Datasheet
120Kb / 2P
SURFACE MOUNT 350mW SILICON ZENER DIODE 2.4 VOLTS THRU 47 VOLTS
BZX84B3V0 CENTRAL-BZX84B3V0 Datasheet
120Kb / 2P
surface mount silicon Zener diodes
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B3V0 SEMTECH_ELEC-BZX84B3V0 Datasheet
228Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZX84B3V0 VISHAY-BZX84B3V0 Datasheet
114Kb / 8P
Small Signal Zener Diodes
28-Feb-13
logo
Diodes Incorporated
BZX84B3V0 DIODES-BZX84B3V0 Datasheet
95Kb / 4P
350mW SURFACE MOUNT PRECISION ZENER DIODE
Rev 2
More results


Description similaire - BZX84B3V0

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
MMBZ5221B DIODES-MMBZ5221B Datasheet
66Kb / 3P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18011 Rev. 7 - 2
BZX84C2V4 DIODES-BZX84C2V4_1 Datasheet
447Kb / 4P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18001 Rev. 25 - 2
BZX84C43 DIODES-BZX84C43_1 Datasheet
350Kb / 3P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS30370 Rev. 5 - 2
MMBZ5221B DIODES-MMBZ5221B_10 Datasheet
88Kb / 5P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18011 Rev. 21 - 2
BZX84C2V4 DIODES-BZX84C2V4_12 Datasheet
103Kb / 5P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Rev 30
BZX84C12-7 DIODES-BZX84C12-7 Datasheet
197Kb / 5P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Rev 32
BZX84C18-7 DIODES-BZX84C18-7 Datasheet
197Kb / 5P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Rev 32
BZX84B15-7-F DIODES-BZX84B15-7-F Datasheet
95Kb / 4P
350mW SURFACE MOUNT PRECISION ZENER DIODE
Rev 2
BZX84B2V7 DIODES-BZX84B2V7_15 Datasheet
95Kb / 4P
350mW SURFACE MOUNT PRECISION ZENER DIODE
Rev 2
BZX84C2V4 DIODES-BZX84C2V4_15 Datasheet
197Kb / 5P
350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Rev 32
More results




À propos de Diodes Incorporated


Diodes Incorporated est une société cotée en bourse qui conçoit, fabrique et fournit un large éventail de semi-conducteurs discrets, analogiques et de signaux mixtes et de solutions de puissance complètes.
L'entreprise a été fondée en 1964 et a son siège à Plano, au Texas.
Il fonctionne à l'échelle mondiale avec des centres de vente, de soutien et de conception en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Diodes Incorporated dessert une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'informatique, le consommateur et l'industrie.
La société propose une large gamme de produits, notamment des diodes, des redresseurs, des transistors, des régulateurs de tension, des MOSFET, des conducteurs LED et des dispositifs de protection, entre autres.
La mission de l'entreprise est de fournir aux clients des produits de haute qualité et de haute fiabilité et un excellent service client.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Diodes Incorporated s'engage à devenir l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'énergie.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com