Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

INA137 Fiches technique (PDF) - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
INA137 Datasheet PDF - Burr-Brown (TI)
No de pièce INA137
Télécharger  INA137 Télécharger
Taille du fichier   251.27 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Site Internet  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)
Description AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS 짹6dB G = 1/2 or 2

INA137 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
INA137 Datasheet PDF - Burr-Brown (TI)

No de pièce INA137
Télécharger  INA137 Click to download

Taille du fichier   251.27 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Site Internet  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)
Description AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS 짹6dB G = 1/2 or 2

INA137 Fiches technique (HTML) - Burr-Brown (TI)




Numéro de pièce similaire - INA137

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Texas Instruments
INA137 TI-INA137 Datasheet
2Mb / 44P
INA592 High-Precision, Wide-Bandwidth e-trim??Difference Amplifier
INA137 TI-INA137 Datasheet
3Mb / 45P
INA592 High-Precision, Wide-Bandwidth e-trim??Difference Amplifier
INA137 TI-INA137 Datasheet
3Mb / 48P
INA592 High-Precision, Wide-Bandwidth e-trim??Difference Amplifier
INA137 TI-INA137 Datasheet
3Mb / 47P
INA597 High-Precision, Wide-Bandwidth e-trim??Difference Amplifier
INA137 TI2-INA137 Datasheet
317Kb / 15P
AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS ±6dB (G = 1/2 or 2)
23-May-2025
More results


Description similaire - INA137

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Burr-Brown (TI)
INA134 BURR-BROWN-INA134 Datasheet
260Kb / 9P
AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS 0dB G = 1
logo
National Semiconductor ...
DS26LS32C NSC-DS26LS32C Datasheet
140Kb / 6P
Quad Differential Line Receivers
logo
Burr-Brown (TI)
INA134 BURR-BROWN-INA134_06 Datasheet
203Kb / 12P
AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS 0dB (G=1)
INA137 BURR-BROWN-INA137_07 Datasheet
254Kb / 12P
AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS 짹6dB (G= 1/2 or 2)
logo
Texas Instruments
AM26LS32AC TI-AM26LS32AC_07 Datasheet
903Kb / 23P
QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
logo
Intersil Corporation
EL5172 INTERSIL-EL5172_08 Datasheet
349Kb / 16P
250MHz Differential Line Receivers
EL5175 INTERSIL-EL5175_07 Datasheet
337Kb / 16P
550MHz Differential Line Receivers
May 10, 2007
logo
Texas Instruments
INA2134-EP TI1-INA2134-EP Datasheet
620Kb / 18P
AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVER 0dB (G = 1)
SN75182DR TI-SN75182DR Datasheet
920Kb / 24P
DUAL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
INA134 TI1-INA134 Datasheet
1Mb / 20P
AUDIO DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
More results




À propos de Burr-Brown (TI)


Burr-Brown était une entreprise américaine fondée en 1956 et spécialisée dans la conception et la fabrication de circuits intégrés analogiques et de signaux mixtes à haute performance.
L'entreprise était connue pour son expertise en technologie analogique, produits de haute qualité et innovation dans le domaine des CI analogiques.
Le portefeuille de produits de Burr-Brown comprenait un large éventail de CI analogiques pour diverses applications telles que la conversion des données, l'amplification, la gestion de l'alimentation, etc.
En 2000, Burr-Brown a été acquis par Texas Instruments, l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs analogiques et numériques.
La marque Burr-Brown n'est plus utilisée, mais ses produits et sa technologie continuent de faire partie du portefeuille de Texas Instruments.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com