Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SF0137BA02305S Fiches technique (PDF) - API Technologies Corp

SF0137BA02305S Datasheet PDF - API Technologies Corp
No de pièce SF0137BA02305S
Télécharger  SF0137BA02305S Télécharger
Taille du fichier   160.55 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  APITECH [API Technologies Corp]
Site Internet  http://www.apitech.com/
Logo APITECH - API Technologies Corp
Description 137.5 MHz SAW Filter 1 MHz Bandwidth

SF0137BA02305S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SF0137BA02305S Datasheet PDF - API Technologies Corp

No de pièce SF0137BA02305S
Télécharger  SF0137BA02305S Click to download

Taille du fichier   160.55 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  APITECH [API Technologies Corp]
Site Internet  http://www.apitech.com/
Logo APITECH - API Technologies Corp
Description 137.5 MHz SAW Filter 1 MHz Bandwidth

SF0137BA02305S Fiches technique (HTML) - API Technologies Corp




Numéro de pièce similaire - SF0137BA02305S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0137BA02305S ICST-SF0137BA02305S Datasheet
137Kb / 2P
137.5 MHz Filter
Rev 1.0
More results


Description similaire - SF0137BA02305S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0137BA02305S ICST-SF0137BA02305S Datasheet
137Kb / 2P
137.5 MHz Filter
Rev 1.0
logo
API Technologies Corp
SF0140BA02451S APITECH-SF0140BA02451S Datasheet
120Kb / 3P
140 MHz SAW Filter 1 MHz Bandwidth
SF0115CD02260T APITECH-SF0115CD02260T Datasheet
142Kb / 3P
115 MHz SAW Filter 1 MHz Bandwidth
SF0073BA02447S APITECH-SF0073BA02447S Datasheet
155Kb / 3P
72.8 MHz SAW Filter 1 MHz Bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0500BA03232S SPECTRUM-SF0500BA03232S Datasheet
157Kb / 3P
500 MHz SAW Filter 1 MHz Bandwidth
SF0550BA01964S SPECTRUM-SF0550BA01964S Datasheet
138Kb / 3P
549.5 MHz SAW Filter 1 MHz Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF0500BA03232S APITECH-SF0500BA03232S Datasheet
157Kb / 3P
500 MHz SAW Filter 1 MHz Bandwidth
SF0550BA01964S APITECH-SF0550BA01964S Datasheet
138Kb / 3P
549.5 MHz SAW Filter 1 MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1581A TAI-SAW-TA1581A Datasheet
127Kb / 7P
SAW Filter 137.5 MHz
TB1373A TAI-SAW-TB1373A Datasheet
737Kb / 8P
IF SAW Filter 137.5 MHz SMD 19.0횞6.5 mm (BW=1 MHz)
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com