Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TZMB12 Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

TZMB12 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce TZMB12
Télécharger  TZMB12 Télécharger
Taille du fichier   87.3 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Small Signal Zener Diodes

TZMB12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TZMB12 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce TZMB12
Télécharger  TZMB12 Click to download

Taille du fichier   87.3 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Small Signal Zener Diodes

TZMB12 Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix


TZMB12 Détails du produit

FEATURES
• Very sharp reverse characteristic
• Low reverse current level
• Very high stability
• Low noise
• TZMC - VZ-tolerance ± 5 %
• TZMB - VZ-tolerance ± 2 %
• AEC-Q101 qualified
• Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS
• Voltage stabilization




Numéro de pièce similaire - TZMB12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
TZMB12 VISHAY-TZMB12 Datasheet
76Kb / 6P
Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
01-Apr-99
TZMB12 VISHAY-TZMB12 Datasheet
104Kb / 8P
Small Signal Zener Diodes
28-Feb-06
TZMB12 VISHAY-TZMB12 Datasheet
102Kb / 7P
Small Signal Zener Diodes
TZMB12 VISHAY-TZMB12 Datasheet
102Kb / 7P
Small Signal Zener Diodes
TZMB12 VISHAY-TZMB12 Datasheet
102Kb / 7P
Small Signal Zener Diodes
More results


Description similaire - TZMB12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
TZQ5221B VISHAY-TZQ5221B_06 Datasheet
190Kb / 7P
Small Signal Zener Diodes
23-Mar-06
TZS4678 VISHAY-TZS4678_06 Datasheet
190Kb / 7P
Small Signal Zener Diodes
15-Mar-06
TZM VISHAY-TZM Datasheet
104Kb / 8P
Small Signal Zener Diodes
28-Feb-06
MMSZ5245B-V-GS08 VISHAY-MMSZ5245B-V-GS08 Datasheet
80Kb / 4P
Small Signal Zener Diodes
27-Feb-13
1N5242BTR VISHAY-1N5242BTR Datasheet
99Kb / 6P
Small Signal Zener Diodes
06-May-13
TLZ5V6B-GS08 VISHAY-TLZ5V6B-GS08 Datasheet
110Kb / 8P
Small Signal Zener Diodes
26-Jun-12
BZX84-V_SERIES VISHAY-BZX84-V_SERIES Datasheet
114Kb / 8P
Small Signal Zener Diodes
08-Dec-11
MMSZ5237B-V-GS08 VISHAY-MMSZ5237B-V-GS08 Datasheet
80Kb / 4P
Small Signal Zener Diodes
27-Feb-13
TZM5244B-GS08 VISHAY-TZM5244B-GS08 Datasheet
76Kb / 4P
Small Signal Zener Diodes
22-Nov-12
TZM5242B-GS08 VISHAY-TZM5242B-GS08 Datasheet
76Kb / 4P
Small Signal Zener Diodes
22-Nov-12
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com