Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MV811X Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

MV811X Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce MV811X
Télécharger  MV811X Télécharger
Taille du fichier   142.88 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear

MV811X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MV811X Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce MV811X
Télécharger  MV811X Click to download

Taille du fichier   142.88 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear

MV811X Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor


MV811X Détails du produit

DESCRIPTION
This T-1 3/4 super bright LED has a narrow viewing angle of 12° for concentrated light output. The MV811X series is made with an AlGaAs LED that emits red light at 660 nm. It is encapsulated in a water clear epoxy lens package.

FEATURES
• Popular T-1 3/4 package
• Super high brightness suitable for outdoor applications
• Solid state reliability
• Water clear optics
• Standard 100 mil. lead spacing




Numéro de pièce similaire - MV811X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
QT Optoelectronics
MV8102 QT-MV8102 Datasheet
209Kb / 3P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5mm) LED LAMPS
logo
Fairchild Semiconductor
MV8102 FAIRCHILD-MV8102 Datasheet
232Kb / 4P
SUPER BRIGHT T-1쩐 (5mm) LED LAMPS
logo
QT Optoelectronics
MV8103 QT-MV8103 Datasheet
209Kb / 3P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5mm) LED LAMPS
logo
Fairchild Semiconductor
MV8103 FAIRCHILD-MV8103 Datasheet
232Kb / 4P
SUPER BRIGHT T-1쩐 (5mm) LED LAMPS
logo
QT Optoelectronics
MV8104 QT-MV8104 Datasheet
209Kb / 3P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5mm) LED LAMPS
More results


Description similaire - MV811X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
QT Optoelectronics
MV841X QT-MV841X Datasheet
117Kb / 3P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV871X QT-MV871X Datasheet
99Kb / 3P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
logo
Fairchild Semiconductor
MV8041 FAIRCHILD-MV8041 Datasheet
126Kb / 4P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8303 FAIRCHILD-MV8303 Datasheet
125Kb / 4P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8313 FAIRCHILD-MV8313 Datasheet
127Kb / 4P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8703 FAIRCHILD-MV8703 Datasheet
126Kb / 4P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8713 FAIRCHILD-MV8713 Datasheet
128Kb / 4P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8803 FAIRCHILD-MV8803 Datasheet
126Kb / 4P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8G01 FAIRCHILD-MV8G01 Datasheet
130Kb / 4P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
MV8R01 FAIRCHILD-MV8R01 Datasheet
140Kb / 4P
SUPER BRIGHT T-1 3/4 (5 mm) LED LAMP - Water Clear
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com