Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MMSZ5226B-TP Fiches technique (PDF) - Micro Commercial Components

MMSZ5226B-TP Datasheet PDF - Micro Commercial Components
No de pièce MMSZ5226B-TP
Télécharger  MMSZ5226B-TP Télécharger
Taille du fichier   409.42 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  MCC [Micro Commercial Components]
Site Internet  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Description 500 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts

MMSZ5226B-TP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MMSZ5226B-TP Datasheet PDF - Micro Commercial Components

No de pièce MMSZ5226B-TP
Télécharger  MMSZ5226B-TP Click to download

Taille du fichier   409.42 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  MCC [Micro Commercial Components]
Site Internet  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Description 500 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts

MMSZ5226B-TP Fiches technique (HTML) - Micro Commercial Components


MMSZ5226B-TP Détails du produit

Features
• Lead Free Finish/RoHS Compliant("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)
• Planar Die construction
• Zener Voltages from 2.4V - 47V and 500mW Power Dissipation
• Ideally Suited for Automated Assembly Processes
• ESD Rating of 16kV per Human Body Model




Numéro de pièce similaire - MMSZ5226B-TP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Won-Top Electronics
MMSZ5226B-T1 WTE-MMSZ5226B-T1 Datasheet
75Kb / 4P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
More results


Description similaire - MMSZ5226B-TP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micro Commercial Compon...
BZT52C2V4 MCC-BZT52C2V4 Datasheet
407Kb / 4P
410 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
BZT52C2V4S MCC-BZT52C2V4S Datasheet
411Kb / 4P
200 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
MMBZ5221B MCC-MMBZ5221B Datasheet
617Kb / 4P
410 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
MMSZ5221B MCC-MMSZ5221B Datasheet
411Kb / 4P
500 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
MMXZ5221B MCC-MMXZ5221B Datasheet
410Kb / 4P
200 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
MMSZ5221 MCC-MMSZ5221 Datasheet
250Kb / 5P
500 mW Zener Diodes 2.4 to 39 Volts
BZT52C2V4LP MCC-BZT52C2V4LP Datasheet
397Kb / 4P
250 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
BZT52C2V4LS MCC-BZT52C2V4LS Datasheet
341Kb / 4P
200 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
MMBZ5221BW MCC-MMBZ5221BW Datasheet
244Kb / 3P
200 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
MMSZ5221B MCC-MMSZ5221B_17 Datasheet
407Kb / 6P
500 mW Zener Diodes 2.4 to 75 Volts
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com