Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BXZ84C12 Fiches technique (PDF) - First Components International

BXZ84C12 Datasheet PDF - First Components International
No de pièce BXZ84C12
Télécharger  BXZ84C12 Télécharger
Taille du fichier   129.79 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  FCI [First Components International]
Site Internet  http://www.cotra.com.tw/
Logo FCI - First Components International
Description 350 mW ZENER DIODES (2.7V to 51V) 5 VOLTAGE TOLERANCE

BXZ84C12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BXZ84C12 Datasheet PDF - First Components International

No de pièce BXZ84C12
Télécharger  BXZ84C12 Click to download

Taille du fichier   129.79 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  FCI [First Components International]
Site Internet  http://www.cotra.com.tw/
Logo FCI - First Components International
Description 350 mW ZENER DIODES (2.7V to 51V) 5 VOLTAGE TOLERANCE

BXZ84C12 Fiches technique (HTML) - First Components International




Numéro de pièce similaire - BXZ84C12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
First Components Intern...
BXZ84C12 FCI-BXZ84C12 Datasheet
111Kb / 2P
350 mW ZENER DIODES (2.7V to 51V)
More results


Description similaire - BXZ84C12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
BZX84C2V7 VISHAY-BZX84C2V7 Datasheet
70Kb / 5P
350 mW Surface Mount Zener Diodes
01-Apr-99
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6309US CDI-DIODE-1N6309US Datasheet
108Kb / 2P
500 mW ZENER DIODES
logo
Central Semiconductor C...
CMPZ5221B CENTRAL-CMPZ5221B Datasheet
100Kb / 2P
350 mW ZENER DIODE 5% TOLERANCE
CMSZ5221B CENTRAL-CMSZ5221B Datasheet
164Kb / 2P
250 mW ZENER DIODE 5% TOLERANCE
logo
First Components Intern...
BZX84C2V7 FCI-BZX84C2V7 Datasheet
111Kb / 2P
350 mW ZENER DIODES (2.7V to 51V)
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
BZX79C2V7PT CHENMKO-BZX79C2V7PT Datasheet
125Kb / 3P
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 51V
BZX85C2V7PT CHENMKO-BZX85C2V7PT Datasheet
139Kb / 4P
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.7V TO 200V
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZT52C2V4-G TSC-BZT52C2V4-G Datasheet
99Kb / 4P
5% Zener Voltage Tolerance Zener Diode
logo
Micro Commercial Compon...
MMBZ5229C MCC-MMBZ5229C Datasheet
200Kb / 4P
350 mW Zener Diode 4.3 to 51 Volts
MMBZ5256B MCC-MMBZ5256B_13 Datasheet
242Kb / 5P
350 mW Zener Diode 2.4 to 39 Volts
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com