Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BD545B Fiches technique (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

BD545B Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No de pièce BD545B
Télécharger  BD545B Télécharger
Taille du fichier   256.75 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc Silicon NPN Power Transistor

BD545B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BD545B Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No de pièce BD545B
Télécharger  BD545B Click to download

Taille du fichier   256.75 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Description isc Silicon NPN Power Transistor

BD545B Fiches technique (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


BD545B Détails du produit

DESCRIPTION
• Collector Current -IC= 15A
• Collector-Emitter Breakdown Voltage-
    : V(BR)CEO = 40V(Min)- BD545; 60V(Min)- BD545A
                            80V(Min)- BD545B; 100V(Min)- BD545C
• Complement to Type BD546/A/B/C

APPLICATIONS
• Designed for use in general purpose power amplifier and switching applications




Numéro de pièce similaire - BD545B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Power Innovations Ltd
BD545B POINN-BD545B Datasheet
88Kb / 6P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Bourns Electronic Solut...
BD545B BOURNS-BD545B Datasheet
104Kb / 5P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BD545B NJSEMI-BD545B Datasheet
87Kb / 2P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
More results


Description similaire - BD545B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
BD907 ISC-BD907 Datasheet
106Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU2727AF ISC-BU2727AF Datasheet
98Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU326 ISC-BU326 Datasheet
57Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU326A ISC-BU326A Datasheet
129Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
MJ413 ISC-MJ413 Datasheet
71Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUX47A ISC-BUX47A Datasheet
76Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUV48CFI ISC-BUV48CFI Datasheet
111Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUV70 ISC-BUV70 Datasheet
102Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU406 ISC-BU406 Datasheet
134Kb / 3P
isc Silicon NPN Power Transistor
More results




À propos de Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited est une société chinoise de semi-conducteurs fondée en 1997.

La société fournit une large gamme de produits, notamment des dispositifs d'énergie discrets et analogiques et des diodes pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Inchange est connu pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.

La société a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs d'électricité et de diodes dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com