Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MP3R1C00L2 Fiches technique (PDF) - GREATECS

MP3R1C00L2 Datasheet PDF - GREATECS
No de pièce MP3R1C00L2
Télécharger  MP3R1C00L2 Télécharger
Taille du fichier   154.42 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  GREATECS [GREATECS]
Site Internet  http://www.greatecs.com
Logo GREATECS - GREATECS
Description Micro Switches up to 10A 125/250VAC

MP3R1C00L2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MP3R1C00L2 Datasheet PDF - GREATECS

No de pièce MP3R1C00L2
Télécharger  MP3R1C00L2 Click to download

Taille du fichier   154.42 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  GREATECS [GREATECS]
Site Internet  http://www.greatecs.com
Logo GREATECS - GREATECS
Description Micro Switches up to 10A 125/250VAC

MP3R1C00L2 Fiches technique (HTML) - GREATECS


MP3R1C00L2 Détails du produit

Micro Switches

Micro Switches up to 10A 125/250VAC MP3 Series




Numéro de pièce similaire - MP3R1C00L2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
MP3-10B ETC2-MP3-10B Datasheet
412Kb / 2P
Flush and extended pushbuttons Non-illuminated Momentary and maintained
logo
ABB
MP3-10B ABB-MP3-10B Datasheet
2Mb / 24P
Pilot devices The core offering
2016
logo
List of Unclassifed Man...
MP3-10C ETC2-MP3-10C Datasheet
412Kb / 2P
Flush and extended pushbuttons Non-illuminated Momentary and maintained
logo
ABB
MP3-10C ABB-MP3-10C Datasheet
2Mb / 24P
Pilot devices The core offering
2016
logo
List of Unclassifed Man...
MP3-10G ETC2-MP3-10G Datasheet
412Kb / 2P
Flush and extended pushbuttons Non-illuminated Momentary and maintained
More results


Description similaire - MP3R1C00L2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
CIT Relay & Switch
WJ152 CIT-WJ152 Datasheet
236Kb / 3P
Switching capacity up to 10A
logo
GREATECS
MP4 GREATECS-MP4 Datasheet
174Kb / 1P
Micro Switches 16A 125/250VAC
logo
PowerDynamics, Inc
PD-16X POWERDYNAMICS-PD-16X Datasheet
32Kb / 1P
SOUTH AMERICAN RECEPTACLE 10A/15A 250VAC
logo
List of Unclassifed Man...
H8500VBBB-551W-B ETC2-H8500VBBB-551W-B Datasheet
190Kb / 2P
8500 Rocker Switches - Miniature 10A 250Vac Single & Double Pole
L167-B ETC2-L167-B Datasheet
181Kb / 2P
10A 250Vac Single Double Pole
logo
CIT Relay & Switch
J097 CIT-J097 Datasheet
125Kb / 2P
Switching capacity up to 10A
J100 CIT-J100 Datasheet
138Kb / 2P
Switching capacity up to 10A
J105D CIT-J105D Datasheet
133Kb / 3P
Switching capacity up to 10A
J152 CIT-J152 Datasheet
170Kb / 3P
Switching capacity up to 10A
logo
Song Chuan Precision Co...
812H SONGCHUAN-812H Datasheet
95Kb / 4P
Miniature PCB Power Relays 10A 250VAC
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com