Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LC72725KVS Fiches technique (PDF) - Sanyo Semicon Device

LC72725KVS Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
No de pièce LC72725KVS
Télécharger  LC72725KVS Télécharger
Taille du fichier   91.65 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Description CMOS IC RDS(RBDS) Demodulation IC

LC72725KVS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
LC72725KVS Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

No de pièce LC72725KVS
Télécharger  LC72725KVS Click to download

Taille du fichier   91.65 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Description CMOS IC RDS(RBDS) Demodulation IC

LC72725KVS Fiches technique (HTML) - Sanyo Semicon Device


LC72725KVS Détails du produit

Overview
The LC72725KVS is ICs that implement the signal processing required by the European Broadcasting Union RDS (Radio Data System) standard and by the US NRSC (National Radio System Committee) RBDS (Radio Broadcast Data System) standard. These ICs include band-pass filter, demodulator,and data buffer on chip. RDS data can be read out from this on-chip memory by external clock input in slave operation mode.

Functions
• Bandpass filter : Switched capacitor filter (SCF)
• RDS Demodulation : 57KHz carrier and RDS data clock regeneration, biphase decode, differential decode.
• Buffer : 128 bit (about 100ms) can be restored in the on-chip data buffer.
• Data output : Master or slave output mode can be selected.
• RDS-ID : Detect RDS signal which can be reset by RST signal input.
• Standby control : Crystal oscillator can be stopped.
• Fully adjustment free
• Low Voltage




Numéro de pièce similaire - LC72725KVS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
LC72725KVS ONSEMI-LC72725KVS Datasheet
90Kb / 9P
RDS(RBDS) Demodulation IC
June, 2013
More results


Description similaire - LC72725KVS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC72723 SANYO-LC72723 Datasheet
114Kb / 8P
RDS Demodulation IC
logo
STMicroelectronics
TDA7333 STMICROELECTRONICS-TDA7333 Datasheet
656Kb / 21P
RDS/RBDS PROCESSOR
Rev. 1
logo
Rohm
BU1924 ROHM-BU1924 Datasheet
81Kb / 5P
RDS / RBDS decoder
logo
Sanyo Semicon Device
LC72725KM SANYO-LC72725KM Datasheet
176Kb / 9P
CMOS IC RDS(RBDS) Demodulation IC
logo
STMicroelectronics
TDA7333N STMICROELECTRONICS-TDA7333N Datasheet
415Kb / 36P
RDS/RBDS processor
09-Jun-2008
logo
Sanyo Semicon Device
LC72725KM SANYO-LC72725KM_10 Datasheet
93Kb / 9P
RDS(RBDS) Demodulation IC
LC72725KMA SANYO-LC72725KMA Datasheet
88Kb / 9P
RDS(RBDS) Demodulation IC
logo
NXP Semiconductors
SAA6581HN NXP-SAA6581HN Datasheet
81Kb / 15P
RDS/RBDS demodulator
2003 Oct 10
logo
ON Semiconductor
LC72725KV ONSEMI-LC72725KV Datasheet
93Kb / 9P
RDS(RBDS) Demodulation IC
June, 2013
LC72725KVS ONSEMI-LC72725KVS Datasheet
90Kb / 9P
RDS(RBDS) Demodulation IC
June, 2013
More results




À propos de Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation, ou Sanyo Semicon Device, était une filiale de Sanyo Electric Co., Ltd., une société d'électronique japonaise. Le dispositif Sanyo Semicon était un fabricant de dispositifs semi-conducteurs, y compris des diodes, des transistors et d'autres composants pour l'électronique grand public, l'automobile et les applications industrielles. La société a été créée en 1970 et a eu son siège à Osaka, au Japon.

Le dispositif Sanyo Semicon était connu pour ses produits de haute qualité et son engagement à répondre aux besoins de ses clients. L'entreprise s'est concentrée sur la recherche et le développement et a participé au développement de nouvelles technologies et de nouvelles produits pour l'industrie des semi-conducteurs. Les produits de Sanyo Semicon Device ont été largement utilisés dans une variété d'applications et ont aidé à soutenir la croissance de l'industrie de l'électronique.

En 2010, Sanyo Electric a été acquise par Panasonic Corporation, une société mondiale d'électronique de premier plan. En conséquence, Sanyo Semicon Device est devenu une filiale de Panasonic et a été intégrée dans son entreprise de semi-conducteurs. L'acquisition a permis à Panasonic d'élargir son portefeuille de produits et ses offres sur le marché des semi-conducteurs et de renforcer encore sa position dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com