Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

0192210453 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0192210453 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 0192210453
Télécharger  0192210453 Télécharger
Taille du fichier   178.87 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.
Description Compression Style Ring Tongue Terminal for 4 AWG Wire, Stud Size 1/2", Un-Plated

0192210453 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
0192210453 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 0192210453
Télécharger  0192210453 Click to download

Taille du fichier   178.87 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.
Description Compression Style Ring Tongue Terminal for 4 AWG Wire, Stud Size 1/2", Un-Plated

0192210453 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Numéro de pièce similaire - 0192210453

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
0192210451 MOLEX4-0192210451 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal
0192210452 MOLEX4-0192210452 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 4 AWG Wire, Stud Size 10, Plated
0192210452 MOLEX-0192210452 Datasheet
31Kb / 1P
Battery Cable Lugs
02/21/2017
0192210454 MOLEX4-0192210454 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 4 AWG Wire
0192210456 MOLEX4-0192210456 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 4 AWG Wire, Stud Size 3/8", PlatedWide Pad
More results


Description similaire - 0192210453

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
0192210478 MOLEX4-0192210478 Datasheet
245Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 3/0 AWG Wire, Stud Size 1/4", Un-Plated
0192210409 MOLEX4-0192210409 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 8 AWG Wire, Stud Size 1/4", Un-plated
0192210494 MOLEX4-0192210494 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 6 AWG Wire, Stud Size 1/4", Un-Plated
0192210404 MOLEX4-0192210404 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 4 AWG Wire, Stud Size 1/4", Un-Plated
0192210397 MOLEX4-0192210397 Datasheet
245Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 2/0 AWG Wire, Stud Size 1/2", Un-Plated
0192210423 MOLEX4-0192210423 Datasheet
245Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 1/0 AWG Wire, Stud Size 1/4", Un-Plated
0192210421 MOLEX4-0192210421 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 1 AWG Wire, Stud Size 1/4", Un-Plated
0192210396 MOLEX4-0192210396 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 1 AWG Wire, Stud Size 5/16", Un-Plated
0192210400 MOLEX4-0192210400 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 2 AWG Wire, Stud Size 5/16", Un-Plated
0192210418 MOLEX4-0192210418 Datasheet
178Kb / 3P
Compression Style Ring Tongue Terminal for 2 AWG Wire, Stud Size 1/4", Plated
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com