Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CAP200HDAXA Fiches technique (PDF) - Tyco Electronics

CAP200HDAXA Datasheet PDF - Tyco Electronics
No de pièce CAP200HDAXA
Télécharger  CAP200HDAXA Télécharger
Taille du fichier   109.3 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description CAP200 Series Contactor With 1 Form A (SPST-NO) Contacts Rated up to 500 Amps, 12-900VDC

CAP200HDAXA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CAP200HDAXA Datasheet PDF - Tyco Electronics

No de pièce CAP200HDAXA
Télécharger  CAP200HDAXA Click to download

Taille du fichier   109.3 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description CAP200 Series Contactor With 1 Form A (SPST-NO) Contacts Rated up to 500 Amps, 12-900VDC

CAP200HDAXA Fiches technique (HTML) - Tyco Electronics




Numéro de pièce similaire - CAP200HDAXA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TE Connectivity Ltd
CAP200 TEC-CAP200 Datasheet
268Kb / 2P
KILOVAC High Voltage DC Contactors
logo
Power Integrations, Inc...
CAP200DG POWERINT-CAP200DG Datasheet
681Kb / 8P
Zero1 Loss Automatic X Capacitor Discharge IC
November 2018
More results


Description similaire - CAP200HDAXA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
EV200 MACOM-EV200 Datasheet
255Kb / 2P
KILOVAC EV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900VDC
LEV200A4ANA MACOM-LEV200A4ANA Datasheet
297Kb / 2P
KILOVAC LEV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900Vdc
MAP200ARDEA MACOM-MAP200ARDEA Datasheet
109Kb / 2P
Contacts Rated up to 500 Amps, 12-900VDC
LEV200A4NAF MACOM-LEV200A4NAF Datasheet
300Kb / 3P
KILOVAC LEV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900Vdc
KILOVAC-LEV100 MACOM-KILOVAC-LEV100 Datasheet
170Kb / 6P
with 1 form X contacts rated 100A continuous
logo
TE Connectivity Ltd
LEV100 TEC-LEV100 Datasheet
170Kb / 6P
with 1 form X contacts rated 100A continuous
EV100 TEC-EV100 Datasheet
262Kb / 2P
KILOVAC EV100 Series Contactor With 1 Form XContacts Rated 100 Amps Continuous, 600 Vdc
EV200 TEC-EV200 Datasheet
297Kb / 2P
KILOVAC EV200 Series Contactor With 1 Form X (SPST-NO)Contacts Rated 500 Amps, 12-900 Vdc
logo
Standex Electronics, In...
4305180075 STANDEX-4305180075 Datasheet
125Kb / 1P
REED RELAY 1 FORM A SPST-NO, 5V SIL
Version: 04
8824185100 STANDEX-8824185100 Datasheet
79Kb / 2P
Reed Relays REED RELAY 1 FORM A SPST-NO, 24V
Version: 01
More results




À propos de Tyco Electronics


Tyco Electronics était l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques, de solutions réseau et de systèmes sans fil. La société a été initialement créée en 1999 sous le nom de Tyco International et a ensuite été rebaptisée Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics avait une présence mondiale, avec des opérations dans plus de 50 pays et une main-d'œuvre d'environ 20 000 employés.

La société a fourni une large gamme de produits et services, notamment des connecteurs, des relais, des solutions de gestion de l'alimentation, des dispositifs de protection de circuit et d'autres composants électroniques pour une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'électronique médicale, industrielle et grand public. Tyco Electronics était connu pour son accent sur la qualité, la fiabilité et l'innovation, et a été reconnu comme un leader dans l'industrie de l'électronique.

En 2012, Tyco Electronics a été acquis par TE Connectivity, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité et de capteurs. L'acquisition a aidé la connectivité à étendre son portefeuille de produits et ses offres dans l'industrie de l'électronique et renforcer davantage sa position sur le marché. Tyco Electronics est désormais une filiale de TE Connectivity et continue de fournir des produits et services de haute qualité à ses clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com