Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RUEF800 Fiches technique (PDF) - Tyco Electronics

RUEF800 Datasheet PDF - Tyco Electronics
No de pièce RUEF800
Télécharger  RUEF800 Télécharger
Taille du fichier   37.96 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description Overcurrent Protection Device

RUEF800 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
RUEF800 Datasheet PDF - Tyco Electronics

No de pièce RUEF800
Télécharger  RUEF800 Click to download

Taille du fichier   37.96 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description Overcurrent Protection Device

RUEF800 Fiches technique (HTML) - Tyco Electronics


RUEF800 Détails du produit

PolySwitch Resettable Devices
Radial-leaded Devices

Features
• Broadest range of radial-leaded resettable devices available in the industry
• Current ratings from 50mA to 15A
• Voltage ratings from 6V (computer and electronic applications) to 265VAC line voltage applications
• Agency recognition : UL, CSA, TÜV
• Fast time-to-trip
• Low resistance

Benefits
• Many product choices give engineers more design flexibility
• Compatible with high-volume electronics assembly
• Assists in meeting regulatory requirements
• Higher voltage ratings allow use in new applications

Applications
• Satellite video receivers
• Industrial controls
• Transformers
• Computer motherboards
• Modems
• USB hub, ports and peripherals
• IEEE1394 ports
• CD-ROMs
• Game machines
• Battery packs
• Phones
• Fax machines
• Analog and digital line cards
• Printers




Numéro de pièce similaire - RUEF800

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
RUEF800 MACOM-RUEF800 Datasheet
570Kb / 18P
PolySwitch??Resettable Device Short Form Catalog
RUEF800 MACOM-RUEF800 Datasheet
408Kb / 27P
PolySwitch Resettable Devices
RUEF800 MACOM-RUEF800 Datasheet
329Kb / 28P
PolySwitch Resettable Devices Radial-leaded Devices
RUEF800 MACOM-RUEF800 Datasheet
303Kb / 28P
PolySwitch Resettable Devices
logo
Littelfuse
RUEF800 LITTELFUSE-RUEF800 Datasheet
336Kb / 2P
Specification Status: Released
More results


Description similaire - RUEF800

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
TRF250-145U MACOM-TRF250-145U Datasheet
82Kb / 1P
Overcurrent Protection Device
RHEF800 MACOM-RHEF800 Datasheet
38Kb / 1P
Overcurrent Protection Device
logo
Littelfuse
AGRF800 LITTELFUSE-AGRF800 Datasheet
370Kb / 2P
Overcurrent Protection Device
AGRF1100 LITTELFUSE-AGRF1100 Datasheet
354Kb / 2P
Overcurrent Protection Device
AHEF1000 LITTELFUSE-AHEF1000 Datasheet
262Kb / 2P
Overcurrent Protection Device
AHRF100 LITTELFUSE-AHRF100 Datasheet
335Kb / 2P
Overcurrent Protection Device
AHRF600 LITTELFUSE-AHRF600 Datasheet
325Kb / 2P
Overcurrent Protection Device
AHRF1300 LITTELFUSE-AHRF1300 Datasheet
278Kb / 2P
Overcurrent Protection Device
ASMD150F LITTELFUSE-ASMD150F Datasheet
97Kb / 2P
Overcurrent Protection Device
RGEF300-1 LITTELFUSE-RGEF300-1 Datasheet
88Kb / 2P
Overcurrent Protection Device
More results




À propos de Tyco Electronics


Tyco Electronics était l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques, de solutions réseau et de systèmes sans fil. La société a été initialement créée en 1999 sous le nom de Tyco International et a ensuite été rebaptisée Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics avait une présence mondiale, avec des opérations dans plus de 50 pays et une main-d'œuvre d'environ 20 000 employés.

La société a fourni une large gamme de produits et services, notamment des connecteurs, des relais, des solutions de gestion de l'alimentation, des dispositifs de protection de circuit et d'autres composants électroniques pour une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'électronique médicale, industrielle et grand public. Tyco Electronics était connu pour son accent sur la qualité, la fiabilité et l'innovation, et a été reconnu comme un leader dans l'industrie de l'électronique.

En 2012, Tyco Electronics a été acquis par TE Connectivity, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité et de capteurs. L'acquisition a aidé la connectivité à étendre son portefeuille de produits et ses offres dans l'industrie de l'électronique et renforcer davantage sa position sur le marché. Tyco Electronics est désormais une filiale de TE Connectivity et continue de fournir des produits et services de haute qualité à ses clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com